công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OBR4600 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - A-Data Technology

tên linh kiện OBR4600
Giải thích chi tiết về linh kiện  70 dB dynamic range
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  A-DATA [A-Data Technology]
Trang chủ  https://www.adata.com
Logo A-DATA - A-Data Technology

OBR4600 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - A-Data Technology

  OBR4600 Datasheet HTML 1Page - A-Data Technology OBR4600 Datasheet HTML 2Page - A-Data Technology OBR4600 Datasheet HTML 3Page - A-Data Technology OBR4600 Datasheet HTML 4Page - A-Data Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
OBRTM is a trademark of Luna Innovations Incorporated.
©Luna Innovations Incorporated, Roanoke, VA
All rights reserved.
OBR 4600
LTOBR4600 REV. 004 02/13/2014
MEASUREMENT TIMING INFORMATION
Wavelength
Range (nm)
Spot Scan Rate (Hz)
30 m mode
Spot Scan Rate (Hz)
70 m mode
5
3.7
2.9
10
2.7
2.0
20
1.8
1.2
40
0.9
0.6
80
0.5
-
Scan repetition rates at various
scan wavelength ranges for
continuous spot scanning in 30
m and 70 m modes of
operation. Rates are for laser
tuning speed set to 100 nm/s.
Time per scan vs. scan
wavelength range for 70 m
scans in standard operating,
fast scanning and continuous
spot scanning modes.
Time per scan vs. scan wavelength
range for 30 m scans in standard
operating, fast scanning and
continuous spot scanning modes.



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com