công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

D30FD60K bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

tên linh kiện D30FD60K
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fast Recovery Diode
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SHINDENGEN [Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd]
Trang chủ  http://www.shindengen.co.jp/
Logo SHINDENGEN - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

D30FD60K bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

  D30FD60K Datasheet HTML 1Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd D30FD60K Datasheet HTML 2Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd D30FD60K Datasheet HTML 3Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd D30FD60K Datasheet HTML 4Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
外形図については新電元 Webサイトをご参照下さい。捺印表示については
捺印仕様をご確認下さい。
Fordet
ai
l
soft
heout
l
i
nedi
mensi
ons,r
ef
ert
oourweb si
t
e.Asf
ort
he
mar
ki
ng,r
ef
ert
ot
hespeci
f
i
cat
i
on"Mar
ki
ng,Ter
mi
nalConnect
i
on".
www.
s
hi
ndengen.
co.
j
p/
pr
oduct
/
s
emi
/
■外観図 OUTLI
NE
(J532-p〈2013.04〉)
Package:FD
①
NC
②④ ③
10.2
4.6
④
30FD60K
Polarity
極性
Date code
ロット記号(例)
Control No.
管理番号(例)
Type No.
品名略号
0000
③
①
2.54
2.54
②
Uni
t:mm
Si
ngl
e
D30FD60K
600V30A
FastRecoveryDi
ode
特長
煙
SMD
煙
高耐圧
煙
低ノイズ
Feat
ur
e
煙
SMD
煙
Hi
ghVol
t
age
煙
LowNoi
se
■定格表 RATI
NGS
●絶対最大定格 Absol
ut
eMaxi
mum Rat
i
ngs
(指定のない場合は Tc=25℃/unl
essotherwi
sespeci
fi
ed)
単位
Uni
t
規格値
Rat
i
ngs
条 件
Condi
t
i
ons
記号
Symbol
項
目
I
t
em
℃
-55~150
Tstg
保存温度
St
or
ageTemper
at
ur
e
℃
150
Tj
接合部温度
Oper
at
i
ngJunct
i
onTemper
at
ur
e
V
600
VRM
せん頭逆電圧
Maxi
mum Rever
seVol
t
age
A
30
50Hz正弦波,抵抗負荷,フィン付き Tc=102℃
50Hzsi
newave,Resi
st
ancel
oad,Wi
t
hheat
si
nkTc=102˚
C
Io
出力電流
Aver
ageRect
i
f
i
edFor
war
dCur
r
ent
A
300
50Hz正弦波,非繰り返し 1サイクルせん頭値,Tj=25℃
50Hzsi
newave,Non-
r
epet
i
t
i
ve1cycl
epeakval
ue,Tj
=25˚
C
IFSM
せん頭サージ順電流
PeakSur
geFor
war
dCur
r
ent
948
tp=1ms,Tj=25℃,非繰り返し
t
p=1ms,Tj
=25˚
C,Non-
r
epet
i
t
i
ve
IFSM1
V
MAX
1.
7
パルス測定
Pul
semeasur
ement
IF=30A,
VF
順電圧
For
war
dVol
t
age
μA
MAX
10
パルス測定
Pul
semeasur
ement
VR=600V,
IR
逆電流
Rever
seCur
r
ent
ns
MAX
95
IF=0.
5A,IR=1A,0.
25IR
trr
逆回復時間
Rever
seRecover
yTi
me
MAX
72
IF=1.
0A,VR=30V,di
/dt=-50A/μs,0.
25IR
MAX
84
IF=1.
0A,VR=420V,di
/dt=-50A/μs,0.
25IR
pF
TYP
105
f=1MHz,VR=10V
Cj
接合容量
Junct
i
onCapaci
t
ance
℃/W
MAX
0.
8
接合部・ケース間 ,フィン付き
Junct
i
ont
ocase,wi
t
hheat
si
nk
θjc
熱抵抗
Ther
malResi
st
ance
℃/W
MAX
65
接合部・周囲間
Junct
i
ont
oAmbi
ent
θja
●電気的・熱的特性 El
ect
r
i
calChar
act
er
i
st
i
cs
(指定のない場合は Tc=25℃/unl
essotherwi
sespeci
fi
ed)


Số phần tương tự - D30FD60K

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
D30FD60K ISC-D30FD60K Datasheet
322Kb / 2P
Fast Recovery Diode
More results

Mô tả tương tự - D30FD60K

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Power Semiconductors
ARF221 POSEICO-ARF221 Datasheet
43Kb / 4P
FAST RECOVERY DIODE
ARF241 POSEICO-ARF241 Datasheet
43Kb / 4P
FAST RECOVERY DIODE
ARF462 POSEICO-ARF462 Datasheet
105Kb / 2P
FAST RECOVERY DIODE
ARF565 POSEICO-ARF565 Datasheet
45Kb / 4P
FAST RECOVERY DIODE
ARF673 POSEICO-ARF673 Datasheet
104Kb / 2P
FAST RECOVERY DIODE
logo
Dynex Semiconductor
DF054 DYNEX-DF054 Datasheet
58Kb / 7P
Fast Recovery Diode
DF654 DYNEX-DF654 Datasheet
61Kb / 7P
Fast Recovery Diode
DSF8045SK DYNEX-DSF8045SK Datasheet
63Kb / 9P
Fast Recovery Diode
MDFB51 DYNEX-MDFB51 Datasheet
69Kb / 8P
Fast Recovery Diode
logo
Rohm
RF101L4S ROHM-RF101L4S Datasheet
116Kb / 4P
Fast recovery diode
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com