công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

I1806P bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Winbond

tên linh kiện I1806P
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINGLE-CHIP, SINGLE-MESSAGE VOICE RECORD/PLAYBACK DEVICE 6- TO 16-SECOND DURATION
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WINBOND [Winbond]
Trang chủ  http://www.winbond.com
Logo WINBOND - Winbond

I1806P bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Winbond

Back Button I1806P Datasheet HTML 9Page - Winbond I1806P Datasheet HTML 10Page - Winbond I1806P Datasheet HTML 11Page - Winbond I1806P Datasheet HTML 12Page - Winbond I1806P Datasheet HTML 13Page - Winbond I1806P Datasheet HTML 14Page - Winbond I1806P Datasheet HTML 15Page - Winbond I1806P Datasheet HTML 16Page - Winbond I1806P Datasheet HTML 17Page - Winbond Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 26 page
background image
I1800 SERIES
Power-Down
Debounce
84 ms
W ink 84 ms
Power-Down
Operation
PLAYL
PLAYE
REC
RECLED
MIC
MIC REF
Open
Pla
SP +
SP -
Open
Open
Open
1.2 VOLTS
1.2 VOLTS
1.2 VOLTS
1.2 VOLTS
Don't Care
Don't Ca
y
No Edges
No Edges
re
FIGURE 3: PLAY EDGE (PLAYE) PLAY UNTIL END OF MESSAGE
Power-Down
Debounce
84 ms
Wink 84 ms
Power-Down
Operation
PLAYL
PLAYE
REC
RECLED
MIC
MIC REF
Open
Play
SP +
SP -
Open
Open
Open
1.2 VOLTS
1.2 VOLTS
1.2 VOLTS
1.2 VOLTS
FIGURE 4: PLAY LEVEL (PLAYL) PLAY UNTIL END OF MESSAGE
Publication Release Date: May 2003
- 13 -
Revision 0.0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com