| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HT81R36 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT81R36 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
4 / 19 page ![]() HT81R09 HT81XXX Rev. 1.40 4 March 1, 2005 O S C I 9 1 0 1 1 V S S O U T 1 V D D K E Y 3 I / O 2 I / O 1 K E Y 4 V P P O E ( 0 , 0 ) 1 2 1 3 1 V D D 2 3 4 5 6 7 8 1 4 1 5 1 6 Chip size: 51 ´ 102.8 (mil) 2 * The IC substrate should be connected to VSS in the PCB layout artwork. |