| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HT81003 bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT81003 bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
18 / 19 page ![]() Package Information 16-pin DIP (300mil) Outline Dimensions (Plastic) Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 745 ¾ 775 B 240 ¾ 260 C 125 ¾ 135 D 125 ¾ 145 E16 ¾ 20 F50 ¾ 70 G ¾ 100 ¾ H 295 ¾ 315 I 335 ¾ 375 a 0 °¾ 15 ° HT81XXX Rev. 1.40 18 March 1, 2005 a 1 6 1 9 8 A B C D E F G H I |