công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HER101GL bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

tên linh kiện HER101GL
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Efficiency Rectifiers
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LUGUANG [Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.luguang.cn/web_en/index.html
Logo LUGUANG - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

HER101GL bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

  HER101GL Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd HER101GL Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
NOTES:1.RISE TIME = 7ns MAX.INPUT IMPEDANCE = 1M
.22pF.
JJJJJ2.RISE TIME =10ns MAX.SOURCE IMPEDANCE=50
.
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE, VOLTS
FIG.1 -- TEST CIRCUIT DIAGRAM AND REVERSE RECOVERY TIME CHARACTERISTIC
SET TIME BASE FOR 20/35 ns/cm
FIG.2 -- TYPICAL FORWARD CHARACTERISTIC
FIG.3 -- FORWARD DERATING CURVE
z
FIG.4 -- TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
FIG.5 -- PEAK FORWARD SURGE CURRENT
AMBIENT TEMPERATURE,
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
REVERSE VOLTAGE,VOLTS
PULSE
GENERATOR
(NOTE2)
D.U.T.
1
NONIN-
DUCTIVE
50
N 1.
10
N1.
OSCILLOSCOPE
(NOTE 1)
(+)
25VDC
(approx)
(-)
-1.0A
-0.25A
0
+0.5A
trr
1cm
T J =2 5
P u ls e W idt h = 3 00
µ S
0 .2
50 \10 0 \ 20 0V
0
0.1
1.0
100
10
60 0\80 0 \10 00 V
0 .4 0 .6 0 .8
1
1 .2
1.8
1.4
1.6
2
30 0\ 40 0V
0.01
0
40
50
1
10
100
30
5
8.3ms Single Half
Sine-Wave
50
10
20
0.2
0
0
25
50
0.4
0.6
0.8
1.0
100
75
125
175
150
Single Phase
Half Wave 60HZ
Resistive or
Inductive Load
0.375''(9.5mm)Lead Length
0.1
1
2
0.2
0.4
1
2
100
HER107GL-HER108GL
410
40
20
10
4
6
20
40
60
200
100
HER101GL-HER105GL
TJ=25
Ratings AND Charactieristic Curves
ht
t
p
:
//
www.lgesemi.com
mail:lge@lgesemi.com
Revision:201
70701-P1
HER101GL-HER108GL
High Efficiency Rectifiers



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com