công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ECCSR1150L1HR bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - E-CMOS Corporation

tên linh kiện ECCSR1150L1HR
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers - 20V-200V
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  E-CMOS [E-CMOS Corporation]
Trang chủ  http://www.ecmos.com.tw/
Logo E-CMOS - E-CMOS Corporation

ECCSR1150L1HR bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - E-CMOS Corporation

  ECCSR1150L1HR Datasheet HTML 1Page - E-CMOS Corporation ECCSR1150L1HR Datasheet HTML 2Page - E-CMOS Corporation ECCSR1150L1HR Datasheet HTML 3Page - E-CMOS Corporation ECCSR1150L1HR Datasheet HTML 4Page - E-CMOS Corporation ECCSR1150L1HR Datasheet HTML 5Page - E-CMOS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
1.0A Surface Mount Schottky Barrier
Rectifiers - 20V-200V
E-CMOS Corp. (www.ecmos.com.tw)
Page 2 of 5
4L05N-Rev. F001
ECCSR120-ECCSR1200
Rating and characteristic curves
SYMBOLS
*1
VRRM
(V)
*2
VRMS
(V)
*3
VR
(V)
*4
VF
(V)
Operating
temperature
T J, ( ℃)
ECCSR120
20
14
20
ECCSR130
30
21
30
ECCSR140
40
28
40
0.50
-55 to +125
ECCSR150
50
35
50
ECCSR160
60
42
60
0.70
ECCSR180
80
56
80
ECCSR1100
100
70
100
0.85
ECCSR1150
150
105
150
0.90
ECCSR1200
200
140
200
0.92
-55 to +150



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com