công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LS2BH bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - GOOD-ARK Electronics

tên linh kiện LS2BH
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Schottky Rectifier
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GOOD-ARK [GOOD-ARK Electronics]
Trang chủ  http://www.goodark.com
Logo GOOD-ARK - GOOD-ARK Electronics

LS2BH bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - GOOD-ARK Electronics

  LS2BH Datasheet HTML 1Page - GOOD-ARK Electronics LS2BH Datasheet HTML 2Page - GOOD-ARK Electronics LS2BH Datasheet HTML 3Page - GOOD-ARK Electronics LS2BH Datasheet HTML 4Page - GOOD-ARK Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
LS2BH thru LS2CH
Surface Mount Schottky Rectifier
Reverse Voltage 100~200V Forward Current 2A
Ratings and Characteristics Curves
(TA = 25℃ unless otherwise noted)
Figure 1.Forward Current Derating
Curve
Figure 2.Maximum Non-Repetitive Peak Forward
Surge Current
Figure 3. Typical Instantaneous Forward
Characteristics
Figure 4. Typical Reverse Characteristics
www.goodark.com
2/4
2015.07-Rev.A



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com