công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5171BRJ50-R2 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5171BRJ50-R2
Giải thích chi tiết về linh kiện  64-Position OTP Digital Potentiometer
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5171BRJ50-R2 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button AD5171BRJ50-R2 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5171BRJ50-R2 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5171BRJ50-R2 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5171BRJ50-R2 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5171BRJ50-R2 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5171BRJ50-R2 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5171BRJ50-R2 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD5171BRJ50-R2 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD5171BRJ50-R2 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 20 page
background image
AD5171
FREQUENCY (Hz)
100
1k
0
–6
6
–12
–18
–24
–30
–36
–54
–42
–48
0x3F
0x20
0x10
0x08
0x04
0x02
0x01
0x00
1M
10k
100k
Figure 17. Gain vs. Frequency vs. Code, RAB = 100 kΩ
FREQUENCY (Hz)
80
40
100
1M
1k
10k
100k
60
20
0
TA = 25°C
CODE = 0x20
VA = 2.5V, VB = 0V
VDD = 5V DC ± 1.0V p-p AC
VDD = 3V DC ± 0.6V p-p AC
Figure 18. PSRR vs. Frequency
10mV
5V
500ns
VDD = 5.5V
VA = 5.5V
VB = GND
fCLK = 100kHz
SCL = 5V/DIV
VW = 10mV/DIV
Figure 19. Digital Feedthrough vs. Time
VDD = 5.5V
VA = 5.5V
VB = GND
fCLK = 400kHz
DATA 0x00
0x3F
5V
5V
5
µs
SCL = 5V/DIV
VW = 5V/DIV
Figure 20. Settling Time
VDD = 5.5V
VA = 5.5V
VB = GND
fCLK = 100kHz
DATA 0x20
0x1F
5V
50mV
200ns
VW = 50mV/DIV
SCL = 5V/DIV
Figure 21. Midscale Glitch Energy
5V
1V
OTP PROGRAMMED AT MS
VDD = 5.5V
VA = 5.5V
RAB = 10kΩ
5
µs
VDD = 5V/DIV
VW = 1V/DIV
Figure 22. Power-Up Settling Time, after Fuses Blown
Rev. PrC | Page 9 of 20
Preliminary Technical Data



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20