| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AD9690 bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD9690 bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - Analog Devices |
|
39 / 79 page ![]() AD9690 Data Sheet Rev. B | Page 38 of 78 Table 11. DDC Samples, Chip Decimation Ratio = 1 Real (I) Output (Complex to Real Enabled) Complex (I/Q) Outputs (Complex to Real Disabled) HB1 FIR (DCM1 = 1) HB2 FIR + HB1 FIR (DCM1 = 2) HB3 FIR + HB2 FIR + HB1 FIR (DCM1 = 4) HB4 FIR + HB3 FIR + HB2 FIR + HB1 FIR (DCM1 = 8) HB1 FIR (DCM1 = 2) HB2 FIR + HB1 FIR (DCM1 = 4) HB3 FIR + HB2 FIR + HB1 FIR (DCM1 = 8) HB4 FIR + HB3 FIR + HB2 FIR + HB1 FIR (DCM1 = 16) N N N N N N N N N + 1 N + 1 N + 1 N + 1 N + 1 N + 1 N + 1 N + 1 N + 2 N N N N N N N N + 3 N + 1 N + 1 N + 1 N + 1 N + 1 N + 1 N + 1 N + 4 N + 2 N N N + 2 N N N N + 5 N + 3 N + 1 N + 1 N + 3 N + 1 N + 1 N + 1 N + 6 N + 2 N N N + 2 N N N N + 7 N + 3 N + 1 N + 1 N + 3 N + 1 N + 1 N + 1 N + 8 N + 4 N + 2 N N + 4 N + 2 N N N + 9 N + 5 N + 3 N + 1 N + 5 N + 3 N + 1 N + 1 N + 10 N + 4 N + 2 N N + 4 N + 2 N N N + 11 N + 5 N + 3 N + 1 N + 5 N + 3 N + 1 N + 1 N + 12 N + 6 N + 2 N N + 6 N + 2 N N N + 13 N + 7 N + 3 N + 1 N + 7 N + 3 N + 1 N + 1 N + 14 N + 6 N + 2 N N + 6 N + 2 N N N + 15 N + 7 N + 3 N + 1 N + 7 N + 3 N + 1 N + 1 N + 16 N + 8 N + 4 N + 2 N + 8 N + 4 N + 2 N N + 17 N + 9 N + 5 N + 3 N + 9 N + 5 N + 3 N + 1 N + 18 N + 8 N + 4 N + 2 N + 8 N + 4 N + 2 N N + 19 N + 9 N + 5 N + 3 N + 9 N + 5 N + 3 N + 1 N + 20 N + 10 N + 4 N + 2 N + 10 N + 4 N + 2 N N + 21 N + 11 N + 5 N + 3 N + 11 N + 5 N + 3 N + 1 N + 22 N + 10 N + 4 N + 2 N + 10 N + 4 N + 2 N N + 23 N + 11 N + 5 N + 3 N + 11 N + 5 N + 3 N + 1 N + 24 N + 12 N + 6 N + 2 N + 12 N + 6 N + 2 N N + 25 N + 13 N + 7 N + 3 N + 13 N + 7 N + 3 N + 1 N + 26 N + 12 N + 6 N + 2 N + 12 N + 6 N + 2 N N + 27 N + 13 N + 7 N + 3 N + 13 N + 7 N + 3 N + 1 N + 28 N + 14 N + 6 N + 2 N + 14 N + 6 N + 2 N N + 29 N + 15 N + 7 N + 3 N + 15 N + 7 N + 3 N + 1 N + 30 N + 14 N + 6 N + 2 N + 14 N + 6 N + 2 N N + 31 N + 15 N + 7 N + 3 N + 15 N + 7 N + 3 N + 1 1 DCM = decimation. |