| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AD9681 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD9681 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Analog Devices |
|
12 / 41 page ![]() Data Sheet AD9681 Rev. C | Page 11 of 40 FCO–1, FCO–2 DCO+1, DCO+2 CLK+ VIN±x1, VIN±x2 CLK– DCO–1, DCO–2 FCO+1, FCO+2 D10 N – 17 MSB N – 17 D9 N – 17 D8 N – 17 D7 N – 17 D6 N – 17 D5 N – 17 D4 N – 17 D3 N – 17 D2 N – 17 D1 N – 17 D0 N – 17 MSB N – 16 D10 N – 16 tA tDATA tEH tFCO tFRAME tPD tCPD tEL N – 1 N D0–x/D1–x D0+x/D1+x Figure 8. Wordwise DDR, One-Lane, 1× Frame, 12-Bit Output Mode (See Table 8 for One-Lane Channel Assignments) SYNC CLK+ tHSYNC tSSYNC Figure 9. SYNC Input Timing Requirements |