công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ECTXXW5 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - E-CMOS Corporation

tên linh kiện ECTXXW5
Giải thích chi tiết về linh kiện  TVS Diode Array for Latch up Protection
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  E-CMOS [E-CMOS Corporation]
Trang chủ  http://www.ecmos.com.tw/
Logo E-CMOS - E-CMOS Corporation

ECTXXW5 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - E-CMOS Corporation

  ECTXXW5 Datasheet HTML 1Page - E-CMOS Corporation ECTXXW5 Datasheet HTML 2Page - E-CMOS Corporation ECTXXW5 Datasheet HTML 3Page - E-CMOS Corporation ECTXXW5 Datasheet HTML 4Page - E-CMOS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
TVS Diode Array
for Latch up Protection
E-CMOS Corp. (www.ecmos.com.tw)
Page 3 of 4
4D16N-Rev. P001
ECTXXW5
ESD Clamping
(8kV Contact Per IEC 61000-4-2)
ESD Clamping
(-8kV Contact Per IEC 61000-4-2)



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com