công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ELP3301 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - E-CMOS Corporation

tên linh kiện ELP3301
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.2MHz,30V/1A High Performance, Boost Converter
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  E-CMOS [E-CMOS Corporation]
Trang chủ  http://www.ecmos.com.tw/
Logo E-CMOS - E-CMOS Corporation

ELP3301 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - E-CMOS Corporation

  ELP3301 Datasheet HTML 1Page - E-CMOS Corporation ELP3301 Datasheet HTML 2Page - E-CMOS Corporation ELP3301 Datasheet HTML 3Page - E-CMOS Corporation ELP3301 Datasheet HTML 4Page - E-CMOS Corporation ELP3301 Datasheet HTML 5Page - E-CMOS Corporation ELP3301 Datasheet HTML 6Page - E-CMOS Corporation ELP3301 Datasheet HTML 7Page - E-CMOS Corporation ELP3301 Datasheet HTML 8Page - E-CMOS Corporation ELP3301 Datasheet HTML 9Page - E-CMOS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
ELP3301
E-CMOS Corp. (www.ecmos.com.tw)
5K06N-Rev. F001
1.2MHz,30V/1A High Performance, Boost Converter
2/9
Pin Assignments
Pin Description
SOT-23-5
SOT-23-6
Pin Name
Pin Function
1
1
LX
Switch Pin. Connect this Pin to inductor and catch diode. Minimize
the track area to reduce EMI.
2
2
GND
Ground Pin
3
3
FB
Feedback Reference Voltage Pin. Series connect a resistor
between Vout and ground as a voltage sense. The feedback
voltage is 1250mV.
4
4
/SHDN
Chip Enable (Active High). Voltage sensing input to trigger the
function of over voltage protection. Note that this pin is high
impedance. There should be a pull low 100k
resistor connected to
GND when the control signal is floating.
5
SS
Softstar pin. Leave SS open to disable the soft-star function.
5
6
Vin
Supply Input Voltage Pin. Bypass 1uF capacitor to GND to reduce
the input noise.
Ordering Information
ELP3301 NN XX X
Part Number
Package
Marking
Marking Information
ELP3301NNB2R
ELP3301NNB3R
SOT23-5
SOT23-6
B2:SOT23-5
B3:SOT23-6
R:Tape & Reel
SOT23-6
SOT23-5



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com