công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CY7C0241-35AI bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Cypress Semiconductor

tên linh kiện CY7C0241-35AI
Giải thích chi tiết về linh kiện  4K x 16/18 and 8K x 16/18 Dual-Port Static RAM with SEM, INT, BUSY
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
Trang chủ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

CY7C0241-35AI bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Cypress Semiconductor

Back Button CY7C0241-35AI Datasheet HTML 9Page - Cypress Semiconductor CY7C0241-35AI Datasheet HTML 10Page - Cypress Semiconductor CY7C0241-35AI Datasheet HTML 11Page - Cypress Semiconductor CY7C0241-35AI Datasheet HTML 12Page - Cypress Semiconductor CY7C0241-35AI Datasheet HTML 13Page - Cypress Semiconductor CY7C0241-35AI Datasheet HTML 14Page - Cypress Semiconductor CY7C0241-35AI Datasheet HTML 15Page - Cypress Semiconductor CY7C0241-35AI Datasheet HTML 16Page - Cypress Semiconductor CY7C0241-35AI Datasheet HTML 17Page - Cypress Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 20 page
background image
CY7C024/0241
CY7C025/0251
Document #: 38-06035 Rev. *B
Page 13 of 20
Note:
38. If tPS is violated, the busy signal will be asserted on one side or the other, but there is no guarantee to which side BUSY will be asserted.
Switching Waveforms (continued)
ADDRESS MATCH
tPS
tBLC
tBHC
ADDRESS MATCH
tPS
tBLC
tBHC
CER ValidFirst:
7C024–23
ADDRESS L,R
BUSYR
CEL
CER
BUSYL
CER
CE L
ADDRESSL,R
7C024–24
Busy Timing Diagram No.1 (CE Arbitration)[38]
CELValid First:
ADDRESS MATCH
tPS
ADDRESSL
BUSY R
ADDRESS MISMATCH
tRC or tWC
tBLA
tBHA
ADDRESSR
ADDRESS MATCH
ADDRESS MISMATCH
tPS
ADDRESSL
BUSY L
tRC or tWC
tBLA
tBHA
ADDRESSR
Right Address Valid First:
7C024–25
7C024–26
Busy Timing Diagram No.2 (Address Arbitration)[38]
Left Address Valid First



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com