công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1H4 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd

tên linh kiện 1H4
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0A MINIATURE HIGH EFFICIENCY RECTIFIER
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ZSELEC [Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.senocn.com/en/index.html
Logo ZSELEC - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd

1H4 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd

  1H4 Datasheet HTML 1Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd 1H4 Datasheet HTML 2Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image

1H1 – 1H8
2 of 2
1H1 – 1H8
0.01
0.1
1.0
10
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
V , INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (V)
Fig. 2 Typical Forward Characteristics
F
1H1- 1H4
1H6 - 1H8
T = 25 C
Pulse width = 300 s
j
°
µ
1H5
10
20
30
0
1
10
100
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
Fig. 3 Peak Forward Surge Current
Pulse width
8.3 ms single half-sine-wave
(JEDEC method)
50V DC
Approx
50 NI (Non-inductive)
Ω
10 NI
Ω
1.0
NI
Ω
Oscilloscope
(Note 1)
Pulse
Generator
(Note 2)
Device
Under
Test
trr
Set time base for 5/10ns/cm
+0.5A
0A
-0.25A
-1.0A
Notes:
1. Rise Time = 7.0ns max. Input Impedance = 1.0M , 22pF.
2. Rise Time = 10ns max. Input Impedance = 50 .
Ω
Ω
Fig. 5 Reverse Recovery Time Characteristic and Test Circuit
(+)
(+)
(-)
(-)
1
10
100
1
10
100
V , REVERSE VOLTAGE (V)
Fig. 4 Typical Junction Capacitance
R
1H1- 1H5
1H6 - 1H8
T = 25 C
f = 1.0MHz
j
°
0
0.25
0.50
0.75
1.00
025
50
75
100 125
150
175
T , AMBIENT TEMPERATURE ( C)
Fig. 1 Forward Current Derating Curve
A
°
Single phase half wave
Resistive or Inductive load
Z ibo Seno Electronic Engineering Co., Ltd.
www.senocn.com
Alldatasheet



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com