công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SML-P11VT bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Rohm

tên linh kiện SML-P11VT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra compact, thin size
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

SML-P11VT bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Rohm

  SML-P11VT Datasheet HTML 1Page - Rohm SML-P11VT Datasheet HTML 2Page - Rohm SML-P11VT Datasheet HTML 3Page - Rohm SML-P11VT Datasheet HTML 4Page - Rohm SML-P11VT Datasheet HTML 5Page - Rohm SML-P11VT Datasheet HTML 6Page - Rohm SML-P11VT Datasheet HTML 7Page - Rohm SML-P11VT Datasheet HTML 8Page - Rohm SML-P11VT Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 11 page
background image
SML-P11x Series
Data Sheet
■Features
■Outline
• Ultra compact, thin size 1.0×0.6mm
• Accomplishes low power consuming application
specification assured at IF=1mA
■Size
■Dimensions
■Recommended Solder Pattern
■Specifications
Typ.
IF
Max.
VR
Min.*
2
Typ. Max.*
2
IF
Min.
Typ.
IF
(V)
(mA)
(µA)
(V)
(nm)
(nm)
(nm)
(mA) (mcd) (mcd) (mA)
622
626
632
1.6
4.0
616
621
626
1.0
2.5
601
605
609
7.3
583
586
591
7.6
566
569
574
1.0
2.1
*1 : Duty 1/10, 1kHz *2 : Measurment tolerance :
±
1nm
Yellow
50
1
1.8
Reverse
Operating Temp.
Storage Temp.
1.9
1
10
5
1
4.0
VR(V)
Current Current Voltage
PD(mW) IF(mA)
Part No.
Chip Structure Emitting color
Absolute Maximum Ratings (Ta=25ºC)
Electrical and Optical Characteristics (Ta=25ºC)
Power Forward Peak Forward
Forward Voltage VF Reverse Current IR
Dominant Wavelength λD
Luminous Intensity IV
Dissipation
Topr(ºC)
Tstg(ºC)
     
PICOLED
TM -eco
AlGaInP
Red
Orange
Yellowish green
52
54
20
100*
1
5
-40
~
+85
-40
~
+100
SML-P11VT(R)
SML-P11UT(R)
SML-P11DT(R)
SML-P11YT(R)
SML-P11MT(R)
IFP(mA)
1006 (0402)
1.0
×
0.6mm (t=0.2mm)
Tolerance : ±0.05
(unit : mm)
(unit : mm)
Color
Type
V
U
D
Y
M
0.6
0.4
0.5
0.5
PCB Bonding Direction
________________________________________________________
www.rohm.com
©2016 ROHM Co., Ltd. All rights reserved
1/9
2017.8 - Rev.005


Số phần tương tự - SML-P11VT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
SML-P11VT ROHM-SML-P11VT Datasheet
127Kb / 3P
Low Current Type
SML-P11VT ROHM-SML-P11VT Datasheet
1Mb / 4P
Ultra compact
SML-P11VT ROHM-SML-P11VT Datasheet
1Mb / 4P
SML-P1 Series PICOLEDTM-eco/PICOLEDTM
SML-P11VT ROHM-SML-P11VT Datasheet
122Kb / 3P
0402<1.0 0.6 t=0.2mm> Low Current Type
SML-P11VT ROHM-SML-P11VT Datasheet
1Mb / 4P
Ultra compact, thin size 1.0x0.6mm
More results

Mô tả tương tự - SML-P11VT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
SML-R1 ROHM-SML-R1 Datasheet
1Mb / 4P
Ultra compact,thin side-view type LED
SML-R1 ROHM-SML-R1_11 Datasheet
1Mb / 4P
Ultra compact, thin side-view type LED
RPM973-H16E4A ROHM-RPM973-H16E4A Datasheet
111Kb / 3P
Ultra-compact, Ultra-thin Top View FIR-compatible IrDA Module
logo
XP Power Limited
ECL05US05-E XPPOWER-ECL05US05-E Datasheet
449Kb / 6P
Ultra Compact Size
ECL15US24-E XPPOWER-ECL15US24-E Datasheet
449Kb / 6P
Ultra Compact Size
logo
Rohm
SMLP12HBC7W1 ROHM-SMLP12HBC7W1 Datasheet
1Mb / 4P
Ultra compact, thin size 1.0x0.6mm
SML-P12DTT86 ROHM-SML-P12DTT86 Datasheet
919Kb / 11P
Ultra compact, thin size 1.0x0.6mm
logo
XP Power Limited
ECL10US05-P XPPOWER-ECL10US05-P Datasheet
449Kb / 6P
Ultra Compact Size
logo
Rohm
SML-P12VT ROHM-SML-P12VT Datasheet
447Kb / 12P
Ultra compact, thin size
CSL1501RW ROHM-CSL1501RW Datasheet
742Kb / 9P
Thin, ultra-compact package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com