công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S2FL18A bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

tên linh kiện S2FL18A
Giải thích chi tiết về linh kiện  5V ~ 220V 200W Peak Power Surface Mount TVS
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Trang chủ  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

S2FL18A bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  S2FL18A Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH S2FL18A Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH S2FL18A Datasheet HTML 3Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH S2FL18A Datasheet HTML 4Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Elektronische Bauelemente
S2FL SERIES
5V ~ 220V
200W Peak Power Surface Mount TVS
10-Feb-2017 Rev. B
Page 4 of 4
http://www.SeCoSGmbH.com/
Any changes of specification will not be informed individually.
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com