công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RT5509 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Richtek Technology Corporation

tên linh kiện RT5509
Giải thích chi tiết về linh kiện  Speaker Amplifier with Speaker Protection
PDF  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RICHTEK [Richtek Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.richtek.com
Logo RICHTEK - Richtek Technology Corporation

RT5509 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Richtek Technology Corporation

Back Button RT5509 Datasheet HTML 5Page - Richtek Technology Corporation RT5509 Datasheet HTML 6Page - Richtek Technology Corporation RT5509 Datasheet HTML 7Page - Richtek Technology Corporation RT5509 Datasheet HTML 8Page - Richtek Technology Corporation RT5509 Datasheet HTML 9Page - Richtek Technology Corporation RT5509 Datasheet HTML 10Page - Richtek Technology Corporation RT5509 Datasheet HTML 11Page - Richtek Technology Corporation RT5509 Datasheet HTML 12Page - Richtek Technology Corporation RT5509 Datasheet HTML 13Page - Richtek Technology Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 58 page
background image
RT5509
Copyright © 2017 Richtek Technology Corporation. All rights reserved.
is a registered trademark of Richtek Technology Corporation
DS5509-00
August
2017
www.richtek.com
9
Typical Application Circuit
Control Interface
SDA
G1
LRCK1
BCK1
DAI1
DATAO
LRCK2
BCK2
DAI2
DATAI
Audio Interface 1
VSPOUTN
VSPOUTP
1.8V
F1
SCL
A2
A1
B1
A3
C1
D1
E1
B3
G3
F2
F3
E5,
F5,
G5
B5,
B6,
C5
B2,
C2,
D2,
E2
D4
C4
A6
C6
VBAT
CDVDD
100nF
Base Band
Processor
CPVDD
22
μF
G2
A7,
B7,
C7
E7, F7, G7
E6, F6, G6
LX
VBST
RT5509
C3,
D3,
E3,
E4
F4,
G4,
D5
RST
A4
B4
INT
NC1
NC2
D6
D7
LBST
CVBAT
1
μH
10
μF
Figure 3. Mono Mode Application Circuit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com