công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM1590CE bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Analog Power

tên linh kiện AM1590CE
Giải thích chi tiết về linh kiện  N & P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ANALOGPOWER [Analog Power]
Trang chủ  http://www.analogpowerinc.com/index.html
Logo ANALOGPOWER - Analog Power

AM1590CE bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Analog Power

  AM1590CE Datasheet HTML 1Page - Analog Power AM1590CE Datasheet HTML 2Page - Analog Power AM1590CE Datasheet HTML 3Page - Analog Power AM1590CE Datasheet HTML 4Page - Analog Power AM1590CE Datasheet HTML 5Page - Analog Power AM1590CE Datasheet HTML 6Page - Analog Power AM1590CE Datasheet HTML 7Page - Analog Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
Analog Power
AM1590CE
Parameter
Symbol
Test Conditions
Min
Typ
Max
Unit
VDS = VGS, ID = 250 uA
(N-ch)
1
V
VDS = VGS, ID = -250 uA
(P-ch)
-1
V
Gate-Body Leakage
IGSS
VDS = 0 V, VGS = ±20 V
±10
uA
VDS = 80 V, VGS = 0 V
(N-ch)
1
VDS = -80 V, VGS = 0 V
(P-ch)
-1
VDS = 5 V, VGS = 10 V
(N-ch)
0.7
A
VDS = -5 V, VGS = -10 V
(P-ch)
-0.3
A
VGS = 10 V, ID = 0.3 A
(N-ch)
1.2
VGS = 4.5 V, ID = 0.24 A
(N-ch)
1.5
VGS = -10 V, ID = -0.15 A (P-ch)
5.5
VGS = -4.5 V, ID = -0.12 A (P-ch)
6
VDS = 15 V, ID = 0.3 A
(N-ch)
11
S
VDS = -15 V, ID = -0.15 A (P-ch)
10
S
IS = 0.18 A, VGS = 0 V
(N-ch)
0.75
V
IS = -0.17 A, VGS = 0 V
(P-ch)
-0.82
V
Total Gate Charge
Qg
1.2
Gate-Source Charge
Qgs
0.2
Gate-Drain Charge
Qgd
0.8
Turn-On Delay Time
td(on)
3
Rise Time
tr
4
Turn-Off Delay Time
td(off)
13
Fall Time
tf
5
Input Capacitance
Ciss
62
Output Capacitance
Coss
19
Reverse Transfer Capacitance
Crss
9
Total Gate Charge
Qg
1.2
Gate-Source Charge
Qgs
0.4
Gate-Drain Charge
Qgd
0.5
Turn-On Delay Time
td(on)
5
Rise Time
tr
5
Turn-Off Delay Time
td(off)
10
Fall Time
tf
5
Input Capacitance
Ciss
84
Output Capacitance
Coss
18
Reverse Transfer Capacitance
Crss
9
VGS(th)
uA
P - Channel
VDS = -15 V, VGS = 0 V, f = 1 Mhz
pF
nC
ID(on)
IDSS
rDS(on)
Ω
Ω
P - Channel
VDS = -50 V, RL = 333.4 Ω,
ID = -0.15 A,
VGEN = -10 V, RGEN = 6 Ω
ns
VSD
Dynamic
b
N - Channel
VDS = 50 V, VGS = 4.5 V, ID = 0.3 A
Forward Transconductance
a
gfs
Diode Forward Voltage
a
P - Channel
VDS = -50 V, VGS = -4.5 V, ID = -0.15
A
nC
N - Channel
VDS = 50 V, RL = 166.7 Ω,
ID = 0.3 A,
VGEN = 10 V, RGEN = 6 Ω
ns
N - Channel
VDS = 15 V, VGS = 0 V, f = 1 Mhz
pF
Zero Gate Voltage Drain Current
Drain-Source On-Resistance
a
Static
Electrical Characteristics
Gate-Source Threshold Voltage
On-State Drain Current
a
© Preliminary
2
Publication Order Number:
DS_AM1590CE_1A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com