công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PRF18BE471QB5RB bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Murata Manufacturing Co., Ltd.

tên linh kiện PRF18BE471QB5RB
Giải thích chi tiết về linh kiện  PTC Thermistors
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MURATA [Murata Manufacturing Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.murata.com
Logo MURATA - Murata Manufacturing Co., Ltd.

PRF18BE471QB5RB bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Murata Manufacturing Co., Ltd.

  PRF18BE471QB5RB Datasheet HTML 1Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. PRF18BE471QB5RB Datasheet HTML 2Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. PRF18BE471QB5RB Datasheet HTML 3Page - Murata Manufacturing Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Product Search Data Sheet
Note: This datasheet may be out of date.
Please download the latest datasheet of PRF18BE471QB5RB from the official website of Murata Manufacturing
Co., Ltd.
http://www.murata.com/en-us/products/productdetail?partno=PRF18BE471QB5RB
PRF18BE471QB5RB
Appearance & Shape
Applications
Limited Usage
Consumer Grade
Packaging Information
Packaging
Specifications
Minimum
Order Quantity
RB
180mm Paper Tape
4000
Features
1.SMD type is helpful for miniaturizing circuits because of its small
size and light weight.
2.Excellent thermal response due to small size
3.Solid-state construction provides excellent mechanical vibration
and impact resistance.
4.Contactless operation provides noiseless operation.
5.Lead is not contained in the terminations.
1 of 3
Atten ti o n
1.This datasheet is downloaded from the website of Murata Manufacturing Co., Ltd. Therefore, it’s specifications are subject to change or our products in it may be discontinued
without advance notice. Please check with our sales representatives or product engineers before ordering.
2.This datasheet has only typical specifications because there is no space for detailed specifications.
Therefore, please review our product specifications or consult the approval sheet for product specifications before ordering.
URL : http://www.murata.com/
Last
:
updated 2017/09/07


Số phần tương tự - PRF18BE471QB5RB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Murata Manufacturing Co...
PRF18BE471QB5RB MURATA-PRF18BE471QB5RB Datasheet
1Mb / 103P
PTC Thermistors for Overcurrent Protection / for Inrush Current Suppression / for Overheat Sensing Lead Type
PRF18BE471QB5RB MURATA-PRF18BE471QB5RB Datasheet
1Mb / 104P
POSISTOR for Circuit Protection
PRF18BE471QB5RB MURATA-PRF18BE471QB5RB Datasheet
1,015Kb / 39P
DESIGN ENGINEERING KITS
logo
Murata Manufacturing Co...
PRF18BE471QB5RB MURATA1-PRF18BE471QB5RB Datasheet
445Kb / 3P
PTC for Temperature Sensor
12/06/2022
PRF18BE471QB5RB MURATA1-PRF18BE471QB5RB Datasheet
488Kb / 3P
Temperature Sensors
01/31/2024
More results

Mô tả tương tự - PRF18BE471QB5RB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Murata Manufacturing Co...
PRF15AR102RB6RC MURATA-PRF15AR102RB6RC Datasheet
215Kb / 3P
PTC Thermistors
PRF15BC102RB6RC MURATA-PRF15BC102RB6RC Datasheet
215Kb / 3P
PTC Thermistors
PRF15BG102RB6RC MURATA-PRF15BG102RB6RC Datasheet
217Kb / 3P
PTC Thermistors
PTFL04BG222Q2N34B0 MURATA-PTFL04BG222Q2N34B0 Datasheet
210Kb / 3P
PTC Thermistors
PTFL04BG471Q2N34B0 MURATA-PTFL04BG471Q2N34B0 Datasheet
210Kb / 3P
PTC Thermistors
PTFL04BH471Q2N34B0 MURATA-PTFL04BH471Q2N34B0 Datasheet
209Kb / 3P
PTC Thermistors
PTFM04BC222Q2N34BS MURATA-PTFM04BC222Q2N34BS_17 Datasheet
212Kb / 3P
PTC Thermistors
PTFM04BC471Q2N34BS MURATA-PTFM04BC471Q2N34BS_17 Datasheet
211Kb / 3P
PTC Thermistors
PTFM04BD471Q2N34BS MURATA-PTFM04BD471Q2N34BS_17 Datasheet
212Kb / 3P
PTC Thermistors
PTGLCSAS4R7K6B51B0 MURATA-PTGLCSAS4R7K6B51B0_17 Datasheet
250Kb / 3P
PTC Thermistors
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com