công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L-914HT bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện L-914HT
Giải thích chi tiết về linh kiện  RECTANGULAR SOLID LAMPS
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

L-914HT bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  L-914HT Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers L-914HT Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers L-914HT Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers L-914HT Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers L-914HT Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers L-914HT Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
SPEC NO: KDA0282
REV NO: V.1
DATE: SEP/15/2001
PAGE: 3 OF 6
APPROVED: J.LU
CHECKED:
DRAWN: J.X.FU
Absolute Maximum Ratings at T)=25°°°°°C
Notes:
1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.
2. 4mm below package base.
Bright Red L-914HD,L-914HT
r
e
t
e
m
a
r
a
Pr
e
t
e
m
a
r
a
P
r
e
t
e
m
a
r
a
P
r
e
t
e
m
a
r
a
Pr
e
t
e
m
a
r
a
P
t
h
g
ir
Bt
h
g
ir
B
t
h
g
ir
B
t
h
g
ir
Bt
h
g
ir
B
d
e
R
h
g
i
Hh
g
i
H h
g
i
H h
g
i
Hh
g
i
H
y
c
n
e
i
c
if
f
E
d
e
R
e
g
n
a
r
Oe
g
n
a
r
O
e
g
n
a
r
O
e
g
n
a
r
Oe
g
n
a
r
On
e
e
r
Gn
e
e
r
G
n
e
e
r
G
n
e
e
r
Gn
e
e
r
Gw
o
ll
e
Yw
o
ll
e
Y
w
o
ll
e
Y
w
o
ll
e
Yw
o
ll
e
Y
e
r
u
Pe
r
u
P e
r
u
P e
r
u
Pe
r
u
P
n
e
e
r
G
s
ti
n
Us
ti
n
U s
ti
n
U s
ti
n
Us
ti
n
U
n
o
it
a
p
i
s
s
i
d
r
e
w
o
P0
2
15
0
15
0
15
0
15
0
15
0
1W
m
t
n
e
rr
u
C
d
r
a
w
r
o
F
C
D5
20
30
35
20
35
2A
m
]
1
[
t
n
e
rr
u
C
d
r
a
w
r
o
F
k
a
e
P0
2
10
6
10
6
10
4
10
4
15
3
1A
m
e
g
a
tl
o
V
e
s
r
e
v
e
R
555555
V
e
r
u
t
a
r
e
p
m
e
T
e
g
a
r
o
t
S
/
g
n
it
a
r
e
p
O
0
4
- °
5
8
+
o
T
C
°C
]
2
[
e
r
u
t
a
r
e
p
m
e
T
r
e
d
l
o
S
d
a
e
L
0
6
2 °
s
d
n
o
c
e
S
5
r
o
F
C



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com