công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NLV32T-R68J-PF bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - TDK Electronics

tên linh kiện NLV32T-R68J-PF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Inductors (Coils)
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TDK [TDK Electronics]
Trang chủ  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics

NLV32T-R68J-PF bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - TDK Electronics

  NLV32T-R68J-PF Datasheet HTML 1Page - TDK Electronics NLV32T-R68J-PF Datasheet HTML 2Page - TDK Electronics NLV32T-R68J-PF Datasheet HTML 3Page - TDK Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Inductors (Coils)
1 of 3
Creation Date : August 22, 2017 (GMT)
NLV32T-R68J-PF
Applications
Commercial Grade
Feature
No Directivity
No Directivity
Wire Wound
Wire Wound
Ferrite Core
Ferrite Core
Series | Type
NLV32-PF
Status
Production
Recommended Alternate Part No. : NLV32T-R68J-EF
Brand
TDK
Size
Length(L)
3.20mm ±0.20mm
Width(W)
2.50mm ±0.20mm
Thickness(T)
2.20mm ±0.20mm
Recommended Land Pattern (A)
1.20mm Nom.
Recommended Land Pattern (B)
2.00mm Nom.
Recommended Land Pattern (C)
2.00mm Nom.
Electrical Characteristics
Inductance
680nH ±5% at 25.2MHz
Rated Current
450mA
DC Resistance [Typ.]
DC Resistance [Max.]
600mΩ
Self Resonant Frequency [Min.]
160MHz
Self Resonant Frequency [Typ.]
Q [Min.]
30
Q [Typ.]
Other
Operating Temp. Range (Including Self-Temp. Rise)
-40 to 105°C
Soldering Method
Wave (Flow)
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
No
Packing
Blister (Plastic)Taping [180mm Reel]
Package Quantity
2000pcs
Weight
0.05g
! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.
Copyright(c) TDK Corporation. All rights reserved.


Số phần tương tự - NLV32T-R68J-PF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TDK Electronics
NLV32T-R68J-PF TDK-NLV32T-R68J-PF Datasheet
45Kb / 3P
For General Applications SMD
NLV32T-R68J-PF TDK-NLV32T-R68J-PF Datasheet
217Kb / 14P
Inductors for Standard Circuits
NLV32T-R68J-PFD TDK-NLV32T-R68J-PFD Datasheet
142Kb / 10P
Inductors for Standard Circuits Wound Ferrite
More results

Mô tả tương tự - NLV32T-R68J-PF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TDK Electronics
B82498F3471G000 TDK-B82498F3471G000 Datasheet
246Kb / 2P
Inductors (Coils)
B82498F3271G000 TDK-B82498F3271G000 Datasheet
246Kb / 2P
Inductors (Coils)
B82498F3271J000 TDK-B82498F3271J000 Datasheet
246Kb / 2P
Inductors (Coils)
B82498F3330G000 TDK-B82498F3330G000 Datasheet
246Kb / 2P
Inductors (Coils)
B82498F3470G000 TDK-B82498F3470G000 Datasheet
246Kb / 2P
Inductors (Coils)
B82498F1272J000 TDK-B82498F1272J000 Datasheet
247Kb / 2P
Inductors (Coils)
B82498F1332J000 TDK-B82498F1332J000 Datasheet
247Kb / 2P
Inductors (Coils)
B82498F1472J000 TDK-B82498F1472J000 Datasheet
247Kb / 2P
Inductors (Coils)
B82498F3100G000 TDK-B82498F3100G000 Datasheet
246Kb / 2P
Inductors (Coils)
B82498F3121J000 TDK-B82498F3121J000 Datasheet
246Kb / 2P
Inductors (Coils)
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com