| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HT86XXX bảng dữ liệu(PDF) 27 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT86XXX bảng dữ liệu(HTML) 27 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
27 / 28 page ![]() Package Information 68-pin PLCC outline dimensions Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 980 ¾ 1000 B 948 ¾ 958 C 980 ¾ 1000 D 948 ¾ 958 E 143 ¾ 153 F ¾¾ 190 G20 ¾¾ H ¾ 50 ¾ I16 ¾ 22 J24 ¾ 32 K6 ¾ 10 a 0 °¾ 10 ° HT86XXX Rev. 1.00 27 November 1, 2002 4 5 4 4 6 0 2 6 2 7 1 0 9 1 6 8 6 1 a A B C D E . G H I J K |