công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2N4028 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Seme LAB

tên linh kiện 2N4028
Giải thích chi tiết về linh kiện  Bipolar PNP Device in a Hermetically sealed TO18 Metal Package.
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEME-LAB [Seme LAB]
Trang chủ  http://www.semelab.co.uk
Logo SEME-LAB - Seme LAB

2N4028 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Seme LAB

  2N4028 Datasheet HTML 1Page - Seme LAB  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
2N4028
Bipolar PNP Device.
V
CEO =
60V
I
C = 1A
All Semelab hermetically sealed products
can be processed in accordance with the
requirements of BS, CECC and JAN,
JANTX, JANTXV and JANS specifications
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Units
V
CEO*
60
V
I
C(CONT)
1
A
h
FE
@ 5/0.1m (V
CE / IC)
75
-
f
t
150M
Hz
P
D
0.5
W
* Maximum Working Voltage
This is a shortform datasheet. For a full datasheet please contact sales@semelab.co.uk.
Semelab Plc reserves the right to change test conditions, parameter limits and package dimensions without notice. Information furnished by Semelab is believed
to be both accurate and reliable at the time of going to press. However Semelab assumes no responsibility for any errors or omissions discovered in its use.
Generated
2-Aug-02
TO18 (TO206AA)
PINOUTS
1 – Emitter
2 – Base
3 – Collector
Bipolar PNP Device in a
Hermetically sealed TO18
Metal Package.
Semelab plc.
Telephone +44(0)1455 556565. Fax +44(0)1455 552612.
E-mail: sales@semelab.co.uk
Website: http://www.semelab.co.uk
Dimensions in mm (inches).
1
3
2
2.54 (0.100)
Nom.
0.48 (0.019)
0.41 (0.016)
dia.
5.84 (0.230)
5.31 (0.209)
4.95 (0.195)
4.52 (0.178)


Số phần tương tự - 2N4028

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Central Semiconductor C...
2N4028 CENTRAL-2N4028 Datasheet
534Kb / 1P
Small Signal Transistors
More results

Mô tả tương tự - 2N4028

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seme LAB
SF_2N995 SEME-LAB-SF_2N995 Datasheet
10Kb / 1P
Bipolar PNP Device in a Hermetically sealed TO18 Metal Package
SF_2N2894A SEME-LAB-SF_2N2894A Datasheet
10Kb / 1P
Bipolar PNP Device in a Hermetically sealed TO18 Metal Package
SF_CV7676 SEME-LAB-SF_CV7676 Datasheet
10Kb / 1P
Bipolar PNP Device in a Hermetically sealed TO18 Metal Package
SF_2N869 SEME-LAB-SF_2N869 Datasheet
11Kb / 1P
Bipolar PNP Device in a Hermetically sealed TO18 Metal Package
BC478B SEME-LAB-BC478B Datasheet
10Kb / 1P
Bipolar PNP Device in a Hermetically sealed TO18 Metal Package.
logo
List of Unclassifed Man...
CV9543 ETC-CV9543 Datasheet
10Kb / 1P
Bipolar PNP Device in a Hermetically sealed TO18 Metal Package.
logo
Seme LAB
BCW35 SEME-LAB-BCW35 Datasheet
10Kb / 1P
Bipolar PNP Device in a Hermetically sealed TO18 Metal Package.
CV10814 SEME-LAB-CV10814 Datasheet
13Kb / 1P
Bipolar PNP Device in a Hermetically sealed TO18 Metal Package
V741 SEME-LAB-V741 Datasheet
13Kb / 1P
Bipolar PNP Device in a Hermetically sealed TO18 Metal Package.
2N3250 SEME-LAB-2N3250 Datasheet
14Kb / 1P
Bipolar PNP Device in a Hermetically sealed TO18 Metal Package.
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com