| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ICPLW50LSMT-R bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ISOCOM COMPONENTS |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ICPLW50LSMT-R bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ISOCOM COMPONENTS |
|
2 / 14 page ![]() 2 25/07/2016 ICPLW50L ISOCOM COMPONENTS DC93196 Truth Table Recommended Operating Conditions Parameter Symbol Min Max Unit Operating Temperature TA - 40 105 °C Supply Voltage VCC 2.7 24 V Input Current (ON) IFH 3 10 mA Input Voltage (OFF) VF(OFF) 0.8 V LED VO OFF HIGH ON LOW |