công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DM74LS40 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
tên linh kiện DM74LS40
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 4-Input NAND Buffer
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NSC [National Semiconductor (TI)]
Trang chủ  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

DM74LS40 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - National Semiconductor (TI)

  DM74LS40 Datasheet HTML 1Page - National Semiconductor (TI) DM74LS40 Datasheet HTML 2Page - National Semiconductor (TI) DM74LS40 Datasheet HTML 3Page - National Semiconductor (TI) DM74LS40 Datasheet HTML 4Page - National Semiconductor (TI)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Switching Characteristics
VCC ea50V TA ea25 C
RL e 2kX
Symbol
Parameter
CL e 15 pF
Units
Min
Max
tPLH
Propagation Delay Time
24
ns
Low to High Level Output
tPHL
Propagation Delay Time
24
ns
High to Low Level Output
Physical Dimensions inches (millimeters)
14-Lead Small Outline Molded Package (M)
Order Number DM74LS40M
NS Package Number M14A
3



Html Pages

1 2 3 4