công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2N2222 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

tên linh kiện 2N2222
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FOSHAN [Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.]
Trang chủ  http://www.fsbrec.com/
Logo FOSHAN - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

2N2222 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

  2N2222 Datasheet HTML 1Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2N2222 Datasheet HTML 2Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2N2222 Datasheet HTML 3Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2N2222 Datasheet HTML 4Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2N2222 Datasheet HTML 5Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. 2N2222 Datasheet HTML 6Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
2N2222
Rev.F Mar.-2016
DATA SHEET
http://www.fsbrec.com
2 / 6
参数
Parameter
符号
Symbol
数值
Rating
单位
Unit
Collector to Base Voltage
VCBO
60
V
Collector to Emitter Voltage
VCEO
30
V
Emitter to Base Voltage
VEBO
5.0
V
Collector Current - Continuous
IC
600
mA
Collector Power Dissipation
PC
625
mW
Junction Temperature
Tj
150
℃
Storage Temperature Range
Tstg
-55~150
℃
参数
Parameter
符号
Symbol
测试条件
Test Conditions
最小值
Min
典型值
Typ
最大值
Max
单位
Unit
Collector to Base Breakdown
Voltage
VCBO
IC=10μA
IE=0
60
V
Collector to Emitter Breakdown
Voltage
VCEO
IE=10mA
IB=0
30
V
Emitter to Base Breakdown
Voltage
VEBO
IE=10μA
IC=0
5.0
V
Collector Cut-Off Current
ICBO
VCB=50V
IE=0
0.01
μA
Emitter Cut-Off Current
IEBO
VEB=5.0V
IC=0
0.1
μA
DC Current Gain
hFE
VCE=10V
IC=150mA
100
300
Collector-Emitter Saturation
Voltage
VCE(sat)(1) IC=150mA
IB=15mA
0.4
V
VCE(sat)(2) IC=500mA
IB=50mA
1.6
V
Base-Emitter Saturation Voltage
VBE(sat)(1) IC=150mA
IB=15mA
1.3
V
VBE(sat)(2) IC=500mA
IB=50mA
2.6
V
Transition Frequency
fT
VCE=20V
IC=20mA
f=100MHz
250
MHz
Collector Output Capacitance
Cob
VCB=10V
IE=0
f=1.0MHz
8.0
pF
Turn-On Time
Ton
VCC=30V
VBE=0.5V
IC=150mA
IB1=15mA
35
ns
Turn-Off Time
Toff
VCC=30V
IC=150mA
IB1=IB2=15mA
285
ns
极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25℃)
电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25℃)



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com