| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
BU508D bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Micro Electronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BU508D bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Micro Electronics |
|
7 / 8 page ![]() DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 5.35 5.65 0.210 0.222 C 3.3 3.8 0.130 0.149 D 2.9 3.1 0.114 0.122 D1 1.88 2.08 0.074 0.081 E 0.45 1 0.017 0.039 F 1.05 1.25 0.041 0.049 G 10.8 11.2 0.425 0.441 H 15.8 16.2 0.622 0.637 L1 20.8 21.2 0.818 0.834 L2 19.1 19.9 0.752 0.783 L3 22.8 23.6 0.897 0.929 L4 40.5 42.5 1.594 1.673 L5 4.85 5.25 0.190 0.206 L6 20.25 20.75 0.797 0.817 M 3.5 3.7 0.137 0.145 N 2.1 2.3 0.082 0.090 U 4.6 0.181 L1 M L6 123 L5 L4 N L3 L2 ISOWATT218 MECHANICAL DATA P025C BU208D/508D/508DFI 7/8 |