công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCI01 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện PCI01
Giải thích chi tiết về linh kiện  Periphelar Coupled Input NPN
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

PCI01 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button PCI01 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers PCI01 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 34 page
background image
grifo®
ITALIAN TECHNOLOGY
Pagina 4
PCI 01
Rel. 3.00
Viene di seguito riportata una descrizione dei blocchi funzionali della scheda PCI 01, con indicate
le operazioni effettuate da ciascuno di essi. Per una più facile individuazione di tali blocchi e per una
verifica delle loro connessioni, fare riferimento alle figura 1.
SEZIONE DI INTERFACCIA ED INDIRIZZAMENTO
Questa sezione gestisce il colloquio tra la logica di controllo e la scheda di comando, tramite
l’ABACO® BUS. In particolare tutti i vari dati scritti, passano attraverso questa sezione che, inoltre,
provvede a gestire il mappaggio della scheda in I/O, tramite l'opportuno settaggio del dip-switch
denominato DIP1. L’interfacciamento al BUS industriale ABACO® supporta sia la gestione con dati
ad 8 bits che quella con dati a16 bits.
Per ulteriori informazioni si vedano i capitoli dedicati alle descrizioni hardware e software.
LOGICA DI CONTROLLO
Questa sezione provvede a generare tutti i vari chip-select necessari per accedere alle periferiche di
bordo della scheda. Tramite questa sezione il programmatore può interagire con tutte le sezioni della
scheda, verificandone il loro stato e leggendo gli ingressi digitale.
Il tutto tramite una semplice gestione software basata sull’ABACO® BUS, a cui la logica di controllo
si collega tramite la sezione di interfaccia ed indirizzamento. Per ulteriori informazioni si veda il
capitolo dedicato alla descrizione software della scheda.
SEZIONI DI INPUT
Sulla PCI 01 sono presenti due sezioni d’ingresso, basate su 16 linee ciscuna, acquisite tramite dei
buffer di Input. Tali componenti sono gestiti tramite degli appositi registri di lettura, secondo le
indicazioni dei capitoli dedicati alle descrizioni hardware e software della scheda. Ogni linea di input
é galvanicamente isolata, di tipo NPN e viene visualizzata tramite un apposito LED. Gli optoisolatori
di tale sezione vengono alimentati da una tensione di +24 Vdc, che deve essere fornita tramite un
apposito connettore. Tutte le linee sono dotate di filtro a
π, che garantisce un’elevata immunità ai
distrurbi proveninti dal campo.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34