công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M2018S2D4 bảng dữ liệu(PDF) 28 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

tên linh kiện M2018S2D4
Giải thích chi tiết về linh kiện  General Specifications
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NKK [Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.]
Trang chủ  http://www.nkkswitches.com
Logo NKK - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

M2018S2D4 bảng dữ liệu(HTML) 28 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

Back Button M2018S2D4 Datasheet HTML 20Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2018S2D4 Datasheet HTML 21Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2018S2D4 Datasheet HTML 22Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2018S2D4 Datasheet HTML 23Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2018S2D4 Datasheet HTML 24Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2018S2D4 Datasheet HTML 25Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2018S2D4 Datasheet HTML 26Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2018S2D4 Datasheet HTML 27Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2018S2D4 Datasheet HTML 28Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 28 page
background image
Series M
Angle PC Mount Miniature Toggles
A79
A
www.nkkswitches.com
Double Pole
.100” (2.54mm) Vertical PC
Three Pole
.100” (2.54mm) Vertical PC
Four Pole
.100” (2.54mm) Vertical PC
M2022S2A2G45
M2032S2A2G45
M2042S2A2G45
Keyway
(1.4) Typ
.055
(5.08)
.200
(7.32)
.288
25°
(2.7) Dia
.106
(6.2) Dia
.244
(0.8) Typ
.031
(2.54) Typ
.100
(0.4)
.016
(1.1)
.043
(6.86)
.270
(12.7)
.500
6
5
4
1
2
3
(13.0)
.512
(1.27) Typ
.050
(4.8)
.189
(12.7)
.500
(2.7)
.106
Keyway
(1.4) Typ
.055
(5.08)
.200
25°
(2.7) Dia
.106
(6.2) Dia
.244
(0.9)
.035
(0.8) Typ
.031
(2.54) Typ
.100
(0.4)
.016
(1.8)
.071
(8.0)
.315
(6.86)
.270
(14.35)
.565
6
5
4
1
2
3
(13.0)
.512
(1.27) Typ
.050
(4.8) Typ
.189
(17.5)
.689
(2.7)
.106
9
8
7
Keyway
(1.4) Typ
.055
(5.08)
.200
25°
(2.7) Dia
.106
(6.2) Dia
.244
(0.9)
.035
(0.8) Typ
.031
(2.54) Typ
.100
(0.4)
.016
(1.8)
.071
(8.0)
.315
(6.86)
.270
(14.35)
.565
(13.0)
.512
(1.27) Typ
.050
(22.3)
.878
(2.7)
.106
6
5
4
1
2
3
9
8
7
10
11
12
(4.8) Typ
.189
TYPICAL SWITCH DIMENSIONS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com