công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M2012SA2 bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

tên linh kiện M2012SA2
Giải thích chi tiết về linh kiện  General Specifications
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NKK [Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.]
Trang chủ  http://www.nkkswitches.com
Logo NKK - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

M2012SA2 bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

Back Button M2012SA2 Datasheet HTML 16Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2012SA2 Datasheet HTML 17Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2012SA2 Datasheet HTML 18Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2012SA2 Datasheet HTML 19Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2012SA2 Datasheet HTML 20Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2012SA2 Datasheet HTML 21Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2012SA2 Datasheet HTML 22Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2012SA2 Datasheet HTML 23Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2012SA2 Datasheet HTML 24Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 28 page
background image
Series M
Angle PC Mount Miniature Toggles
A71
A
www.nkkswitches.com
TYPICAL SWITCH
ORDERING EXAMPLE
Gold Contacts
with 0.4VA Rating
.200” (5.08mm) Bat Toggle
Contact Materials & Ratings
W
Silver; Rated
6A @ 125V AC & 3A @ 250V AC
G
Gold; Rated
0.4VA max @ 28V AC/DC max
A
Gold over Silver; Rated
6A @ 125V AC & 0.4VA max @
28V AC/DC max
DESCRIPTION FOR TYPICAL ORDERING EXAMPLE
M2012S2A2G40
SPDT
ON-NONE-ON Circuit
Terminals
30
.150” (3.81mm)
Right Angle PC (1-3 Pole)
32
Right Angle PCB
(1 Pole & 0.4VA Rating Only)
40
.150” (3.81mm)
Vertical PC (1-4 Pole)
45
.100” (2.54mm)
Vertical PC (1-4 Pole)
.280” (7.1mm)
Smooth Bushing with Keyway
Vertical PC Terminals with
.150” (3.81mm) Terminal Spacing
Optional Caps
B
For S Bat Toggle
C
Conical Cap for S Bat Toggle
Cap Colors
A
Black
B
White
C
Red
E
Yellow
F
Green
G
Blue
G
40
Cap for Locking Lever
No
Code
Nickel Plated Supplied
with Switch
A
Black
C
Red
G
Blue



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com