công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RSC-800 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Riedon Powertron

tên linh kiện RSC-800
Giải thích chi tiết về linh kiện  Precision Current / DC Current Shunts
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RIEDON [Riedon Powertron]
Trang chủ  http://www.riedon.com
Logo RIEDON - Riedon Powertron

RSC-800 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Riedon Powertron

  RSC-800 Datasheet HTML 1Page - Riedon Powertron RSC-800 Datasheet HTML 2Page - Riedon Powertron RSC-800 Datasheet HTML 3Page - Riedon Powertron RSC-800 Datasheet HTML 4Page - Riedon Powertron  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Riedon Inc.
300 Cypress Avenue
Alhambra CA 91801
(626) 284-9901
(626) 284-1704
08/16
www.riedon.com
SPECIFICATIONS
Rated Output
50mV, 100mV, Custom
Voltage Tolerance
±0.25% Standard
±0.1% Available ( Contact Factory)
Operating Temp.
-40°C to +60°C
Storage Temp.
-55°C to 80°C
Dielectric Strength
750VDC ( Terminal Block to Base)
Materials
Resistance Element: Manganin
Terminal Block RSA & RSB: Brass
Terminal Block RSC: Copper
Hardware: Brass
Solder: Lead Free Standard, Lead on Request
Military Spec
Built to A-A-55524, Commercial Version of MIL-S-61B
Calibrated on Certified N.I.S.T Equipment
Part Description: Part Type - Voltage Output (mV)
Example: RSA-100-50
Ordering Information
+0.04
+0.02
0
-0.02
-0.04
-0.06
-0.08
-0.10
-0.12
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Temperature °C
Manganin Temperature Coecient of Resistance ±15 PPM/C
RS Series
Precision Current / DC Current Shunts



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com