công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WSU180-0450-R13 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - TRIAD MAGNETICS

tên linh kiện WSU180-0450-R13
Giải thích chi tiết về linh kiện  Wall Plug - Ins
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRIAD [TRIAD MAGNETICS]
Trang chủ  http://www.triadmagnetics.com
Logo TRIAD - TRIAD MAGNETICS

WSU180-0450-R13 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - TRIAD MAGNETICS

  WSU180-0450-R13 Datasheet HTML 1Page - TRIAD MAGNETICS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Wall Plug - Ins
Web: www.TriadMagnetics.com
Phone 951-277-0757
Fax 951-277-2757
460 Harley Knox Blvd.
Perris, California
92571
Publish Date: January 25, 2017
WSU180-0450-R13
Electrical Specifications (@25C)
1. Input Voltage rating: 100-240VAC, 50-60Hz
2. Input Voltage range: 90-264VAC
3. Input current: <0.4A(RMS) @ 115VAC*
4. Max Inrush Current: <60A peak @ 15VAC (Cold start)*
5. Output Voltage: 18VDC
6. Output Current: 0.45A
7. Regulation (line & load): ±5%*
8. Ripple & Noise: 200mVpk-pk Max*
9. No load power (stand by): <100mW*
10. Average Efficiency:
≥80.72%. Meets minimum level VI efficiency.*
Environmental Specifications
1. Operating Temperature Range: 0°C to +40° C @ full load
2. Storage Temperature Range: -20°C to 60°C
3. Humidity: 5% to 95%, Non-condensing
Reliability Specifications
1. Leakage Current: <0.25mA (264VAC)
2. Dielectric Strength (Hi-pot): 4242VDC/3secs., 5mA Max
3. Warranty: 5 years
Mechanical Parameters
Case Type: Thermoplastic molded enclosure.
Output Cord: 24 AWG, 6 Ft. Long Nom.*
Safety & EMI
ETL: 4002961 conforms to UL STD: 60950-1. Certified to
CSA.STD C22.2 No. 60950-1 Class II, Double Insulated*
EMI standard: FCC part 15 class B
Over voltage and short circuit protected
EISA 2007/CEC Compliance: All WSU Power Supplies manufactured after February 10, 2016 will
meet the minimum efficiency levels for direct operation as defined by DOE Docket Number
EERE-2008-BT-STD-0005-0219.
Triad’s level VI products will have date code no later than 1605
(YYWW) where 16 is the year and 05 is the 5th week of 2016. In accordance with DOE requirement
the label will also contain the Roman numeral VI with a circle.
* These parameters were required to change in order to meet DOE’s level VI efficiency requirements.
RoHS Compliance: As of manufacturing date February 2005, all standard products meet the
requirements of 2011/65/EU, known as the RoHS initiative.
Upon printing, this document is considered “uncontrolled”. Please contact Triad Magnetics’ website for
the most current version.
4002961
Dim.: mm
RoHS
2002/95/EC
VI


Số phần tương tự - WSU180-0450-R13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TRIAD MAGNETICS
WSU180-0450-R TRIAD-WSU180-0450-R Datasheet
156Kb / 1P
Wall Plug - Ins
More results

Mô tả tương tự - WSU180-0450-R13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TRIAD MAGNETICS
WSU045-3000-R TRIAD-WSU045-3000-R Datasheet
150Kb / 1P
Wall Plug - Ins
WSU060-3000 TRIAD-WSU060-3000 Datasheet
148Kb / 1P
Wall Plug - Ins
WAU12-2000 TRIAD-WAU12-2000 Datasheet
104Kb / 1P
Wall Plug - Ins
WAU16-1000 TRIAD-WAU16-1000 Datasheet
40Kb / 1P
Wall Plug - Ins
WAU20-200 TRIAD-WAU20-200 Datasheet
104Kb / 1P
Wall Plug - Ins
WAU24-200 TRIAD-WAU24-200 Datasheet
161Kb / 1P
Wall Plug - Ins
WSU180-1000-R TRIAD-WSU180-1000-R Datasheet
150Kb / 1P
Wall Plug - Ins
WSU180-1330-R TRIAD-WSU180-1330-R Datasheet
84Kb / 1P
Wall Plug - Ins
WSU240-0750 TRIAD-WSU240-0750 Datasheet
160Kb / 1P
Wall Plug - Ins
WSU240-1000-R TRIAD-WSU240-1000-R Datasheet
84Kb / 1P
Wall Plug - Ins
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com