công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PC33981PNA/R2 bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện PC33981PNA/R2
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-Frequency, High-Current, Self-Protected High-Side Switch (4.0 m??up to 60 kHz)
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

PC33981PNA/R2 bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Motorola, Inc

Back Button PC33981PNA/R2 Datasheet HTML 11Page - Motorola, Inc PC33981PNA/R2 Datasheet HTML 12Page - Motorola, Inc PC33981PNA/R2 Datasheet HTML 13Page - Motorola, Inc PC33981PNA/R2 Datasheet HTML 14Page - Motorola, Inc PC33981PNA/R2 Datasheet HTML 15Page - Motorola, Inc PC33981PNA/R2 Datasheet HTML 16Page - Motorola, Inc PC33981PNA/R2 Datasheet HTML 17Page - Motorola, Inc PC33981PNA/R2 Datasheet HTML 18Page - Motorola, Inc PC33981PNA/R2 Datasheet HTML 19Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 24 page
background image
MOTOROLA ANALOG INTEGRATED CIRCUIT DEVICE DATA
33981
15
Figure 9. Normal Mode. Independent High Side and Low Side
Figure 10. High-Side Overcurrent
EN
INHS
INLS
OUT
GLS
FS
High Side ON
High Side OFF
15 µs After
CONF
0V
INHS
CSNS
FS
Io ut
IOUT
CSNS
INHS
FS
Freescale Semiconductor, Inc.
For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com