công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EEUFS1A331B bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Panasonic Semiconductor

tên linh kiện EEUFS1A331B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead Type)
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

EEUFS1A331B bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Panasonic Semiconductor

  EEUFS1A331B Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor EEUFS1A331B Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor EEUFS1A331B Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor EEUFS1A331B Datasheet HTML 4Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Design and specifications are each subject to change without notice. Ask factory for the current technical specifications before purchase and/or use.
Should a safety concern arise regarding this product, please be sure to contact us immediately.
Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead Type)
Case size/ Impedance/ Ripple current
Rated voltage
(V.DC)
6.3 V.DC to 35 V.DC
50 V.DC
Case size
(mm)
(0D×L)
Impedance
(
Ω/100 kHz)
Ripple current
(mA r.m.s./100 kHz
)
Impedance
(
Ω/100 kHz)
Ripple current
(mA r.m.s./100 kHz)
+20 °C
–10 °C
+105 °C
+20 °C
–10 °C
+105 °C
5
× 11
0.300
1.000
280
0.340
1.130
250
6.3
× 11.2
0.130
0.430
455
–
–
–
8
× 11.5
0.056
0.168
950
–
–
–
8
× 15
0.041
0.123
1240
0.045
0.135
1140
8
× 20
0.030
0.090
1560
0.033
0.099
1430
10
× 12.5
0.043
0.114
1290
–
–
–
10
× 16
0.028
0.078
1790
–
–
–
10
× 20
0.020
0.057
2180
0.023
0.069
1890
10
× 25
0.018
0.054
2470
0.022
0.066
2150
12.5
× 20
0.018
0.045
2600
–
–
–
12.5
× 25
0.015
0.038
3190
0.018
0.045
2660
12.5
× 30
0.013
0.033
3630
0.016
0.040
3160
12.5
× 35
0.012
0.030
3750
0.014
0.035
3270
16
× 20
0.017
0.043
3300
–
–
–
16
× 25
0.014
0.035
3820
0.016
0.040
3320
May. 2017
00



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com