công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SP3238EEA-L/TR bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Exar Corporation

tên linh kiện SP3238EEA-L/TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Intelligent 3.0V to 5.5V RS-232 Transceiver
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EXAR [Exar Corporation]
Trang chủ  http://www.exar.com
Logo EXAR - Exar Corporation

SP3238EEA-L/TR bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Exar Corporation

Back Button SP3238EEA-L/TR Datasheet HTML 2Page - Exar Corporation SP3238EEA-L/TR Datasheet HTML 3Page - Exar Corporation SP3238EEA-L/TR Datasheet HTML 4Page - Exar Corporation SP3238EEA-L/TR Datasheet HTML 5Page - Exar Corporation SP3238EEA-L/TR Datasheet HTML 6Page - Exar Corporation SP3238EEA-L/TR Datasheet HTML 7Page - Exar Corporation SP3238EEA-L/TR Datasheet HTML 8Page - Exar Corporation SP3238EEA-L/TR Datasheet HTML 9Page - Exar Corporation SP3238EEA-L/TR Datasheet HTML 10Page - Exar Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 21 page
background image
6
Exar Corporation 48720 Kato Road, Fremont CA, 94538 • 510-668-7017 • www.exar.com
SP3238E_100_020111
Figure 5. SP3238E Typical Operating Circuit
SP3238E
28
25
3
1
27
4
26
GND
C1+
C1-
C2+
C2-
V+
V-
VCC
0.1µF
+
C2
C5
C1
+
+
C3
C4
+
+
To µP Supervisor
Circuit
13
14
15
VCC
VCC
2
ONLINE
SHUTDOWN
STATUS
5kΩ
16
21
20
18
8
9
11
RS-232
INPUTS
TTL/CMOS
OUTPUTS
R1OUT
R1IN
R1OUT
R2IN
R3IN
R2OUT
R3OUT
24
23
22
5
6
7
RS-232
OUTPUTS
TTL/CMOS
INPUTS
T1IN
T2OUT
T2IN
T3IN
T3OUT
T1OUT
19
17
10
12
T4OUT
T4IN
T5IN
T5OUT
0.1µF
0.1µF
0.1µF
0.1µF
5kΩ
5kΩ
Figure 4. SP3238E Pinout Configuration
T4IN
1
2
3
4
25
26
27
28
5
6
7
24
23
22
SHUTDOWN
C2-
V-
R1IN
R2IN
IN
ONLINE
C2+
C1-
GND
VCC
V+
T1IN
8
9
10
11
18
19
20
21
12
13
14
17
16
15
T OUT
T2OUT
T3OUT
T3IN
T2IN
T5IN
R3OUT
R2OUT
R1OUT
R1OUT
SP3238E
C1+
T4OUT
T5OUT
STATUS
1
3
R



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com