công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DB25M10XLRF bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Switchcraft, Inc.

tên linh kiện DB25M10XLRF
Giải thích chi tiết về linh kiện  DB25M TO 8 FEMALE XLR, RoHS
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SWITCH [Switchcraft, Inc.]
Trang chủ  http://switchcraft.com
Logo SWITCH - Switchcraft, Inc.

DB25M10XLRF bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Switchcraft, Inc.

  DB25M10XLRF Datasheet HTML 1Page - Switchcraft, Inc. DB25M10XLRF Datasheet HTML 2Page - Switchcraft, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
0.541
REF
0.13
TYP
"X"
2.00
8 PAIR, 26 AWG CABLE
PURPLE JACKET
HEAT SHRINK TUBING
H.S. TUBING PRINTED
WITH CHANNEL NUMBER
QTY 8
3-PIN XLR FEMALE
QTY 8
NOTES:
1. BREAKOUT CABLE LENGTH: 18.00 +/- 0.75 INCHES. SEE TABLE FOR COLOR.
2. THIS PRODUCT COMES COILED AND PACKAGED IN BAG.
3. JACKSCREWS ARE SHIPPED UNASSEMBLED. CABLE COMES WITH
BOTH #4-40 THREAD (2) AND #M3 THREAD (2) JACKSCREWS.
4. MATERIALS:
XLR FEMALE CONNECTOR:
HANDLE - ZINC ALLOY, NICKEL PLATED
HOUSING AND LATCH - ZINC ALLOY, NICKEL PLATED
INSULATOR - THERMOPLASTIC, GREEN
SOCKET CONTACTS - SPECIAL COPPER ALLOY, SILVER PLATED
H.S. TUBING - THERMOPLASTIC
DSUB - COPPER ALLOY, NICKEL PLATED WITH GOLD PINS
JACKSCREWS - STAINLESS STEEL
5. THIS PRODUCT IS RoHS COMPLIANT.
BREAKOUT CABLE
SEE NOTE 1
25-PIN MALE DSUB
METAL SHELL, JACKSCREWS
(SEE NOTE 3)
DB25M
1.852
REF
0.62
2.09
2
DB25 PIN-OUT VIEW FOR DB25
EMPTY HOLE
NO PIN
24
13
11
10
18
15
1
3
4
5
6
7
8 9
12
25
23
22
21
20
19
17
16
14
DO NOT SCALE DRAWING
REVISIONS
APVD
BY
DATE
ECO NUMBER
REV
REV
PART No.
NAME
OF
SHEET
APVD
CHKD
BY
DATE DRAWN
SCALE
FIRST USED ON
SPEC No.
SPEC No.
MATERIAL
FINISH
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
TEMPER
LBS/M
MULT
WIDTH
SIZE
THIS DRAWING DESCRIBES A DESIGN CONSIDERED PROPRIETARY IN NATURE, DEVELOPED AND MANUFACTURED
BY SWITCHCRAFT INC. AND IS RELEASED ON A CONFIDENTIAL BASIS FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY.
B
A
25716
10/03/07 JGK
TJK
2:1
9/12/06
JGK
RS
11/8/10
TJK
11/9/10
1
1
DB25M TO 8 FEMALE XLR, RoHS
DB25M_ _XLRF
D
1. ALL DIMENSIONS IN INCHES
- TWO PLACE DECIMALS
0.02
- THREE PLACE DECIMALS
0.005
SolidWorks CAD File
CUSTOMER DRAWING
B
25891
9/9/08
SRC
TJK
10/11/10
RS
TJK
C
26637
26795
TJK
TO
7-8-11
D


Số phần tương tự - DB25M10XLRF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Switchcraft, Inc.
DB25M10XLRM SWITCH-DB25M10XLRM Datasheet
187Kb / 2P
DB25F TO 8-XLRM, RoHS
More results

Mô tả tương tự - DB25M10XLRF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
1059 ETC1-1059 Datasheet
60Kb / 1P
DB9F to DB25M Serial Printer Cable
logo
Neutrik AG
NA3FM NEUTRIK-NA3FM Datasheet
45Kb / 2P
3 pole XLR male - 3 pole XLR female (extention adapter)
NA5FF NEUTRIK-NA5FF Datasheet
70Kb / 2P
5 pole XLR female - 5 pole XLR female (gender conversion adapter)
NA5FF-B NEUTRIK-NA5FF-B Datasheet
91Kb / 2P
5 pole XLR female - 5 pole XLR female (gender conversion adapter, black plating)
NA3F5F NEUTRIK-NA3F5F Datasheet
89Kb / 2P
3 pole XLR female - 5 pole XLR female (gender conversion adapter)
NA3FF NEUTRIK-NA3FF Datasheet
85Kb / 2P
3 pole XLR female - 3 pole XLR female Gender conversion adapter
NA3FF-B NEUTRIK-NA3FF-B Datasheet
80Kb / 2P
3 pole XLR female - 3 pole XLR female, black Gender conversion adapter
SCCD-W NEUTRIK-SCCD-W Datasheet
127Kb / 1P
XLR D Series female
logo
Advantech Co., Ltd.
BB-232AMF5 ADVANTECH-BB-232AMF5 Datasheet
631Kb / 1P
D-subminiature Serial Cable – DB25M to DB25F
BB-232AMM5 ADVANTECH-BB-232AMM5 Datasheet
364Kb / 1P
D-subminiature Serial Cable – DB25M to DB25M
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com