công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLE2022CDG4 bảng dữ liệu(PDF) 70 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TLE2022CDG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  EXCALIBUR HIGH-SPEED LOW-POWER PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS
PDF  77 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TLE2022CDG4 bảng dữ liệu(HTML) 70 Page - Texas Instruments

Back Button TLE2022CDG4 Datasheet HTML 66Page - Texas Instruments TLE2022CDG4 Datasheet HTML 67Page - Texas Instruments TLE2022CDG4 Datasheet HTML 68Page - Texas Instruments TLE2022CDG4 Datasheet HTML 69Page - Texas Instruments TLE2022CDG4 Datasheet HTML 70Page - Texas Instruments TLE2022CDG4 Datasheet HTML 71Page - Texas Instruments TLE2022CDG4 Datasheet HTML 72Page - Texas Instruments TLE2022CDG4 Datasheet HTML 73Page - Texas Instruments TLE2022CDG4 Datasheet HTML 74Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 70 / 77 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
14X .008-.014
[0.2-0.36]
TYP
-15
0
AT GAGE PLANE
-.314
.308
-7.97
7.83
[
]
14X
-.026
.014
-0.66
0.36
[
]
14X
-.065
.045
-1.65
1.15
[
]
.2 MAX TYP
[5.08]
.13 MIN TYP
[3.3]
TYP
-.060
.015
-1.52
0.38
[
]
4X .005 MIN
[0.13]
12X .100
[2.54]
.015
GAGE PLANE
[0.38]
A
-.785
.754
-19.94
19.15
[
]
B
-.283
.245
-7.19
6.22
[
]
CDIP - 5.08 mm max height
J0014A
CERAMIC DUAL IN LINE PACKAGE
4214771/A 05/2017
NOTES:
1. All controlling linear dimensions are in inches. Dimensions in brackets are in millimeters. Any dimension in brackets or parenthesis are for
reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This package is hermitically sealed with a ceramic lid using glass frit.
4. Index point is provided on cap for terminal identification only and on press ceramic glass frit seal only.
5. Falls within MIL-STD-1835 and GDIP1-T14.
7
8
14
1
PIN 1 ID
(OPTIONAL)
SCALE 0.900
SEATING PLANE
.010 [0.25] C A B



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com