công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLC2201ACD bảng dữ liệu(PDF) 52 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TLC2201ACD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Advanced LinCMOSE LOW-NOISE PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS
PDF  70 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TLC2201ACD bảng dữ liệu(HTML) 52 Page - Texas Instruments

Back Button TLC2201ACD Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments TLC2201ACD Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments TLC2201ACD Datasheet HTML 50Page - Texas Instruments TLC2201ACD Datasheet HTML 51Page - Texas Instruments TLC2201ACD Datasheet HTML 52Page - Texas Instruments TLC2201ACD Datasheet HTML 53Page - Texas Instruments TLC2201ACD Datasheet HTML 54Page - Texas Instruments TLC2201ACD Datasheet HTML 55Page - Texas Instruments TLC2201ACD Datasheet HTML 56Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 52 / 70 page
background image
TLC220x, TLC220xA, TLC220xB, TLC220xY
Advanced LinCMOS LOW NOISE PRECISION
OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS175B − FEBRUARY 1997 − REVISED JANUARY 2008
52
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
TYPICAL CHARACTERISTICS
Figure 37
50
°
48
°
46
°
44
°
42
°
40
°
01
23
4
5
6
7
8
|VDD ±| − Supply Voltage − V
RL = 10 kΩ
CL = 100 pF
TA = 25°C
TLC2202
PHASE MARGIN
vs
SUPPLY VOLTAGE
Figure 38
− 75
− 50
− 25
0
25
50
75
100
125
TA − Free-Air Temperature − °C
VDD ± = ±5 V
VDD = 5 V
RL = 10 kΩ
CL = 100 pF
50
°
48
°
46
°
44
°
42
°
40
°
TLC2201
PHASE MARGIN†
vs
FREE-AIR TEMPERATURE
Figure 39
50
°
48
°
46
°
44
°
42
°
40
°
− 75
− 50
− 25
0
25
50
75
100
125
TA − Free-Air Temperature − °C
VDD ± = ±5 V
VDD = 5 V
RL = 10 kΩ
CL = 100 pF
TLC2202
PHASE MARGIN†
vs
FREE-AIR TEMPERATURE
† Data at high and low temperatures are applicable only within the rated operating free-air temperature ranges of the various devices.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com