công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HCPL-7520 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

tên linh kiện HCPL-7520
Giải thích chi tiết về linh kiện  Isolated Linear Sensing IC
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Trang chủ  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

HCPL-7520 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

  HCPL-7520 Datasheet HTML 1Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL-7520 Datasheet HTML 2Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL-7520 Datasheet HTML 3Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL-7520 Datasheet HTML 4Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL-7520 Datasheet HTML 5Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL-7520 Datasheet HTML 6Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL-7520 Datasheet HTML 7Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL-7520 Datasheet HTML 8Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL-7520 Datasheet HTML 9Page - Agilent(Hewlett-Packard) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
2
Ordering Information
Specify part number followed by option number (if desired).
Example:
HCPL-7520-XXX
No option = Standard DIP package, 50 per tube.
300 = Gull Wing Surface Mount Option, 50 per tube.
500 = Tape and Reel Packaging Option.
060 = DIN EN 60747-5-2 Option.
Package Outline Drawings
HCPL-7520 Standard DIP Package
9.80 ± 0.25
(0.386 ± 0.010)
1.78 (0.070) MAX.
1.19 (0.047) MAX.
A 7520
YYWW
DATE CODE
1.080 ± 0.320
(0.043 ± 0.013)
2.54 ± 0.25
(0.100 ± 0.010)
0.51 (0.020) MIN.
0.65 (0.025) MAX.
4.70 (0.185) MAX.
2.92 (0.115) MIN.
DIMENSIONS IN MILLIMETERS AND (INCHES).
5
6
7
8
4
3
2
1
5° TYP.
0.20 (0.008)
0.33 (0.013)
7.62 ± 0.25
(0.300 ± 0.010)
6.35 ± 0.25
(0.250 ± 0.010)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15