công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TCP02TR01 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Taoglas antenna solutions

tên linh kiện TCP02TR01
Giải thích chi tiết về linh kiện  5.8GHz Omega Antenna Set - 5800MHz 3dBic 2* External WIFI Drone Antennas (Tx and Rx)
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAOGLAS [Taoglas antenna solutions]
Trang chủ  http://www.taoglas.com
Logo TAOGLAS - Taoglas antenna solutions

TCP02TR01 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Taoglas antenna solutions

  TCP02TR01 Datasheet HTML 1Page - Taoglas antenna solutions TCP02TR01 Datasheet HTML 2Page - Taoglas antenna solutions TCP02TR01 Datasheet HTML 3Page - Taoglas antenna solutions TCP02TR01 Datasheet HTML 4Page - Taoglas antenna solutions TCP02TR01 Datasheet HTML 5Page - Taoglas antenna solutions TCP02TR01 Datasheet HTML 6Page - Taoglas antenna solutions TCP02TR01 Datasheet HTML 7Page - Taoglas antenna solutions TCP02TR01 Datasheet HTML 8Page - Taoglas antenna solutions TCP02TR01 Datasheet HTML 9Page - Taoglas antenna solutions Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
SPE-15-8-023/A/WY Page 1 of 15
SPECIFICATION
Part No.
: TCP.02.TR.01
Product Name : 5.8GHz Omega Antenna Set - 5800MHz 3dBic
2* External WIFI Drone Antennas (Tx and Rx)
Circularly Polarized
Feature
: Diameter 35mm, Height 30 mm
Frequency Range: 5600 - 6000 MHz
Peak Gain: 3 dBic typ.
Efficiency: 80% typ.
TX- Four Leaf Copper Wire antenna
RX- Four Leaf Copper Wire antenna
RP- SMA(M)
Cable type: Semi-rigid SS402
Total Length: 50 mm
RoHS Compliant


Số phần tương tự - TCP02TR01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TEWS Technologies GmbH
TCP020-TM TEWS-TCP020-TM Datasheet
163Kb / 2P
Dual PMC Carrier for 6U CompactPCI (J3/J5 I/O)
2017-08-17
TCP020-TM TEWS-TCP020-TM Datasheet
894Kb / 2P
Dual PMC Carrier for 6U CompactPCI (J3/J5 I/O)
2019-12-17
logo
Microsemi Corporation
TCP020E MICROSEMI-TCP020E Datasheet
259Kb / 5P
Tripolar Overvoltage Protection For Network Interfaces
logo
TEWS Technologies GmbH
TCP021-TM TEWS-TCP021-TM Datasheet
103Kb / 2P
Dual PMC Carrier for 6U CompactPCI (J3/J4 I/O)
2017-08-24
More results

Mô tả tương tự - TCP02TR01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pulse A Technitrol Comp...
SH0319E PULSE-SH0319E Datasheet
470Kb / 5P
WIFI ANTENNA
logo
Taoglas antenna solutio...
FXP522A07A001 TAOGLAS-FXP522A07A001 Datasheet
1Mb / 14P
Venti Wifi MiMo 2.4/5.8GHz Flexible Embedded Antenna
logo
Raltron Electronics Cor...
RPC-W2-P-35-70-G RALTRON-RPC-W2-P-35-70-G Datasheet
213Kb / 2P
WiFi ANTENNA
RST-W2-P-67-SMA-G RALTRON-RST-W2-P-67-SMA-G Datasheet
156Kb / 2P
WiFi ANTENNA
RST-8002200-P-51-SMAM-H RALTRON-RST-8002200-P-51-SMAM-H Datasheet
114Kb / 1P
WiFi ANTENNA
RST-W2-P-105-SMA-H RALTRON-RST-W2-P-105-SMA-H Datasheet
100Kb / 1P
WiFi ANTENNA
RST-W2-P-195-RPSMA-W-G RALTRON-RST-W2-P-195-RPSMA-W-G Datasheet
132Kb / 2P
WiFi ANTENNA
logo
Linx Technologies
ANT-W63-WRT-MHF4 LINX-ANT-W63-WRT-MHF4 Datasheet
565Kb / 4P
External Panel-Mount WiFi 6 Antenna
2021
logo
PHOENIX CONTACT
106760 PHOENIX-106760 Datasheet
661Kb / 12P
Mobile antennas and antenna cables
2019-06-05
logo
Suzhou Maswell Communic...
AN_W_CA_2630_T05 MASWELL-AN_W_CA_2630_T05 Datasheet
474Kb / 7P
Maswell WiFi/Bluetooth 2.4/5.8GHz dualband Metal SMD Chip Antenna
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com