| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
A13KB-DF bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
A13KB-DF bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. |
|
6 / 7 page ![]() Series A Process Sealed Subminiature Rockers B9 B www.nkkswitches.com TYPICAL SWITCH DIMENSIONS Single Pole Straight PC Single Pole Straight PC • Bracket Double Pole Straight PC Double Pole Straight PC • Bracket A12K1P-DA A22K1P-DA B Terminals B1 Terminals A12K1B-DA A12K1H-DA (6.35) .250 26° (14.73) .580 (11.4) .448 (11.5) .452 (8.6) .339 (8.8) .346 (0.8) .031 (3.1) .122 (7.0) .276 (2.54) Typ .100 (0.6) Dia Typ .024 P/N This Side (9.8) .386 1 2 3 CL (0.3) .012 (0.4) Typ .016 (1.0) .039 (5.84) .230 (9.8) .386 (0.4) .016 (0.4) Typ .016 (5.08) .200 1 2 3 4 5 6 (11.5) .452 26° (14.73) .580 (11.4) .448 (8.8) .346 (7.0) .276 (0.8) .031 (3.1) .122 (2.54) Typ .100 (8.6) .339 (0.6) Dia Typ .024 P/N This Side (9.2) .362 (6.0) .236 (6.35) .250 (6.35) .250 (10.16) .400 (8.6) .339 26° (14.73) .580 (11.4) .448 (11.5) .452 (8.8) .346 (0.8) .031 (3.1) .122 (7.0) .276 (2.54) Typ .100 (0.6) Dia Typ .024 (0.3) Typ .012 P/N This Side 1 2 3 CL (1.0) .039 (5.84) .230 (9.8) .386 (2.54) .100 (0.3) .012 (0.7) Typ .028 Single Pole Right Angle PC A22K1B-DA (9.8) .386 (0.4) .016 (5.08) .200 (0.7) Typ .028 1 2 3 4 5 6 26° (14.73) .580 (11.4) .448 (8.8) .346 (7.0) .276 (0.8) .031 (3.1) .122 (2.54) Typ .100 (11.5) .452 (8.6) .339 (0.6) Dia Typ .024 (0.3) Typ .012 (10.16) .400 P/N This Side (9.5) .374 (6.0) .236 (6.35) .250 (9.8) .386 (6.18) .243 3 2 1 (0.3) .012 (0.6) Dia Typ .024 (2.54) Typ .100 (6.35) .250 (5.08) .200 (0.3) Typ .012 (11.5) .452 (9.38) .369 (5.08) .200 (3.1) .122 (0.7) .028 (4.5) .177 (3.3) .131 (0.8) .031 P/N This Side (2.54) Typ .100 3 1 2 (0.8) Dia Typ .031 (1.0) .039 CL (0.8) Dia Typ .031 6 4 52 3 1 (2.54) Typ .100 (5.08) .200 3 1 2 (2.54) Typ .100 (0.8) Dia Typ .031 (1.0) .039 CL (2.54) .100 3 1 2 (2.54) Typ .100 (0.8) Dia Typ .031 (1.0) .039 CL 6 4 5 2 3 1 (2.54) Typ .100 (0.8) Dia Typ .031 (5.08) .200 (5.08) .200 (0.8) Dia Typ .031 23 1 (2.54) Typ .100 |