công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AME8500CEEVCF21 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Analog Microelectronics

tên linh kiện AME8500CEEVCF21
Giải thích chi tiết về linh kiện  UProcessor Supervisory
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AME [Analog Microelectronics]
Trang chủ  http://www.ame.com.tw/
Logo AME - Analog Microelectronics

AME8500CEEVCF21 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Analog Microelectronics

Back Button AME8500CEEVCF21 Datasheet HTML 6Page - Analog Microelectronics AME8500CEEVCF21 Datasheet HTML 7Page - Analog Microelectronics AME8500CEEVCF21 Datasheet HTML 8Page - Analog Microelectronics AME8500CEEVCF21 Datasheet HTML 9Page - Analog Microelectronics AME8500CEEVCF21 Datasheet HTML 10Page - Analog Microelectronics AME8500CEEVCF21 Datasheet HTML 11Page - Analog Microelectronics AME8500CEEVCF21 Datasheet HTML 12Page - Analog Microelectronics AME8500CEEVCF21 Datasheet HTML 13Page - Analog Microelectronics AME8500CEEVCF21 Datasheet HTML 14Page - Analog Microelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
AME, Inc.
10
µµµµµProcessor Supervisory
AME8500 / 8501
n Timing Diagram
n Applications Information
Supply Transients
These devices have a certain immunity to fast negative
going transients. In the following pages the graph titled
“Glitch Rejection” indicates the maximum allowable glitch
amplitude and duration to avoid triggering an unintended
reset. As shown in the graph shorter transients can have
larger amplitudes without triggering resets.
V
DD
RESETB
RESET
T
D2
V
Release
V
TH
T
D1
T
D2
T
D1
50%
50%
50%
50%
Glitch Rejection
Reset Time vs. Temperature
Glitch Amplitude (V)
0
20
40
60
80
100
120
140
0.01
0.1
1
190
195
200
205
210
215
220
-45
-5
25
55
85
115
Temperature (oC)
AME8500AEETAF26



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com