| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HT46C64 bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT46C64 bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
15 / 51 page ![]() HT46R64/HT46C64 Rev. 2..10 15 2014-06-06 暂停模式 — HALT 暂停模式是由 HALT 指令来实现的,暂停模式时系统状态如下: · 系统振荡器停振,但 WDT 振荡器会继续振荡(如果选择 WDT 振荡或 RTC 振荡)。 · RAM 和寄存器内容保持不变。 · WDT 被清除并重新开始计数(如果 WDT 时钟来源选择 WDT 振荡或 RTC 振荡)。 · 所有输入/输出口都保持其原有状态。 · 置位 PDF 标志,清除 TO 标志。 · LCD 驱动器仍然运行(如果选择 WDT OSC 或 RTC OSC)。 以下操作可以使系统离开暂停模式:外部复位、中断、PA 口下降沿信号或看门狗定时器溢出。其中, 外部复位会使系统初始化,WDT 溢出则会发生“热复位”。通过检测 TO 和 PDF 标志,即可了解系统复位 的原因。PDF 标志可由系统上电或执行“CLR WDT”指令清除,由 HALT 指令置位。TO 标志由 WDT 溢 出置位,同时产生唤醒,但只有程序计数器 Program Counter 和堆栈指针 SP 被复位,其它都保持其原有的 状态。 PA 口唤醒和中断唤醒可做为正常运行的继续。PA 口的每一位都可以由掩膜选项设置为唤醒功能。如 果是由输入/输出口唤醒,程序会从下一条指令开始运行。如果是由中断唤醒,可能会发生两种情况:如果 中断禁止或中断允许但堆栈已满,程序将会从下一条指令开始运行;如果中断允许且堆栈未满,则会产生 一般的中断响应。如果在进入 HALT 模式之前,中断请求标志位已被置“1”,则中断唤醒功能被禁止。 当发生唤醒,系统需要额外花费 1024t SYS(系统时钟周期)的时间,才能重新正常运行,也就是说,唤 醒之后会插入一个等待周期。如果唤醒是由中断产生的话,则实际中断子程序的执行会延迟一个以上的周 期。如果唤醒导致下一条指令执行,那么在等待周期执行完成之后,会立即执行该指令。 为减小功耗,在进入暂停模式之前,应小心处理所有的输入/输出口状态。 |