công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NT5032BA bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - NIHON DEMPA KOGYO

tên linh kiện NT5032BA
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Precision Temperature Compensated Crystal Oscillator (TCXO)
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NDK [NIHON DEMPA KOGYO]
Trang chủ  http://www.ndk.com/en
Logo NDK - NIHON DEMPA KOGYO

NT5032BA bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - NIHON DEMPA KOGYO

  NT5032BA Datasheet HTML 1Page - NIHON DEMPA KOGYO  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Crystal Oscillator
●MaximumOperatingTemp.+105°C.
(Freq./Temp.CharacteristicsMax.±0.5×10–6)
●Freq./Temp.CharacteristicsMax.±0.07×10–6.
(OperatingTemp.Range-10to+70°C)
●Lowcurrentconsumption:Max.6mA
●OutputvoltagecanbeselectedCMOSorClippedSine.
●SmallsizeSMDpackage:(5.0×3.2×1.8mm)
●WithEnable/Disablefunction.(NT5032BA)
1702A_NT5032BABB_e
NT5032BA / NT5032BB
High Precision Temperature Compensated Crystal Oscillator (TCXO)
for STRATUM3
●Stratum3
●SONET/SDH
●Basestation
Main Application
Features
ItemModel
NT5032BA/NT5032BB
NominalFrequency(MHz)
10to26
10to40
10to25
SupplyVoltage[VCC](V)
+3.3±2%
+3.3±5%
+3.3±5%
CurrentConsumption(mA)
Max.6
OutputVoltage
CMOSorClippedsine
SymmetryMin.toMax.(%)
40to60
OutputLoadCondition
15pFor10kΩ//10pF
OperatingTemperatureRange(°C)
–10to+70
–40to+85
–40to+105
StorageTemperatureRange(°C)
–55to+125
Frequency/TemperatureCharacteristics
Max.±0.07×10–6
Max.±0.28×10–6
Max.±0.5×10–6
OverallFrequencyTolerance*1
Max.±4.6×10–6
AbsolutePullRange(APR)/ControlVoltage[Vcont]
Min.±5×10–6/+1.65V±1.65V
Enable/DisableFunction*2
Enable:Min.70%VCCorOPENDisable:Max.30%VCC
*1:OverallFrequencyToleranceincludesFrequency/TemperatureCharacteristics,InitialFrequencytolerance,Frequency/VoltageCoefficient,Frequency/Load
CoefficientandLong-termFrequencyStability(15years).
*2:*****************************************************
Specifications
Dimensions
mm
1.2
3.5
0.6
0.65
#1
#2
#4
#3
#5
#6
#7
#8
#9
#10
5.0±0.2
1.0
0.6
1.2
4.45
Land pattern (Typical)
Terminal land connections
#1
#2
#3
#4
#5
Vcont
Do not Connect
Enable/Disable
GND
NC
#6
#7
#8
#9
#10
OUTPUT
Vcfilter
Do not Connect
VCC
NC
#2, #8 : Please do not connect with these terminal
#7 : Please connect bypass capacitor(0.033 F) near the Vcfilter Terminal.
#9 : Please connect bypass capacitor(ex. 0.01 F) near the Vcc Terminal.
mm
3.5
0.65
#1
#2
#4
#3
5.0±0.2
4.45
1.0
Land pattern (Typical)
#1
#2
#3
#4
Vcont
GND
OUTPUT
VCC
Terminal land connections
#4
:Please connect bypass capacitor(ex. 0.01 F) near the Vcc Terminal.
Specification Number
Pleasespecifythemodelname,frequency,andspecificationnumberwhenyouorderproducts.
Forfurtherquestionsregardingspecifications,pleasefeelfreetocontactus.
NT5032BA
NT5032BB
OperatingTemperature
Range
ModelOutputVoltage
-10to+70℃ -40to+85℃ -40to+105℃
NT5032BA
CMOS
NSC5118B NSC5118D NSC5118F
ClippedSine
NSC5118A NSC5118C NSC5118E
OperatingTemperature
Range
ModelOutputVoltage
-10to+70℃ -40to+85℃ -40to+105℃
NT5032BB
CMOS
NSC5119B NSC5119D NSC5119F
ClippedSine
NSC5119A NSC5119C NSC5119E
ModelName:NT5032BA
ModelName:NT5032BB


Số phần tương tự - NT5032BA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NIHON DEMPA KOGYO
NT5032BA NDK-NT5032BA Datasheet
710Kb / 1P
High Precision Temperature Compensated Crystal Oscillator
NT5032BA NDK-NT5032BA_18 Datasheet
710Kb / 1P
High Precision Temperature Compensated Crystal Oscillator
More results

Mô tả tương tự - NT5032BA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Epson Company
TG-5001LA EPSON-TG-5001LA Datasheet
241Kb / 2P
TEMPERATURE COMPENSATED CRYSTAL OSCILLATOR (VC-TCXO)
logo
Fox Electronics
FOX789A FOX-FOX789A Datasheet
215Kb / 1P
TCXO SMD TEMPERATURE COMPENSATED CRYSTAL OSCILLATOR
logo
NIHON DEMPA KOGYO
5925A NDK-5925A Datasheet
78Kb / 1P
Temperature-Compensated Crystal Oscillator (TCXO)
5921A NDK-5921A Datasheet
91Kb / 1P
Temperature-Compensated Crystal Oscillator (TCXO)
5936L NDK-5936L Datasheet
83Kb / 1P
Temperature-Compensated Crystal Oscillator (TCXO)
logo
Vectron International, ...
TX-502 VECTRON-TX-502_15 Datasheet
632Kb / 5P
Temperature Compensated Crystal Oscillator High Precision
logo
NIHON DEMPA KOGYO
NT7050BB NDK-NT7050BB Datasheet
573Kb / 1P
Temperature Compensated Crystal Oscillator (TCXO)
logo
Advanced XTAL Products
AXLE1000 AXTAL-AXLE1000 Datasheet
107Kb / 4P
UHF Temperature Compensated Crystal Oscillator (TCXO)
logo
NIHON DEMPA KOGYO
NT7050BB NDK-NT7050BB_18 Datasheet
719Kb / 1P
High Precision Temperature Compensated Crystal Oscillator
logo
Epson Company
X1G0054410316XX EPSON-X1G0054410316XX Datasheet
519Kb / 8P
Temperature Compensated Crystal Oscillator (TCXO)
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com