công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R7FS124773A01CFM bảng dữ liệu(PDF) 91 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R7FS124773A01CFM
Giải thích chi tiết về linh kiện  32-bit ARM Cortex-M0 microcontroller
PDF  98 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R7FS124773A01CFM bảng dữ liệu(HTML) 91 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R7FS124773A01CFM Datasheet HTML 87Page - Renesas Technology Corp R7FS124773A01CFM Datasheet HTML 88Page - Renesas Technology Corp R7FS124773A01CFM Datasheet HTML 89Page - Renesas Technology Corp R7FS124773A01CFM Datasheet HTML 90Page - Renesas Technology Corp R7FS124773A01CFM Datasheet HTML 91Page - Renesas Technology Corp R7FS124773A01CFM Datasheet HTML 92Page - Renesas Technology Corp R7FS124773A01CFM Datasheet HTML 93Page - Renesas Technology Corp R7FS124773A01CFM Datasheet HTML 94Page - Renesas Technology Corp R7FS124773A01CFM Datasheet HTML 95Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 91 / 98 page
background image
R01DS0264EU0100 Rev.1.00
Page 91 of 95
Feb 23, 2016
S124
Appendix 1. Package Dimensions
Figure 1.2
LQFP 48-pin
MASS (Typ) [g]
0.2
Unit: mm
Previous Code
RENESAS Code
PLQP0048KB-B
—
JEITA Package Code
P-LFQFP48-7x7-0.50
© 2015 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.
D
E
A2
HD
HE
A
A1
bp
c
e
x
y
Lp
L1
6.9
6.9
8.8
8.8
0.05
0.17
0.09
0
0.45
Min
Nom
Dimensions in millimeters
Reference
Symbol
Max
7.0
7.0
1.4
9.0
9.0
0.20
3.5
0.5
0.6
1.0
7.1
7.1
9.2
9.2
1.7
0.15
0.27
0.20
8
0.08
0.08
0.75
NOTE)
1. DIMENSIONS “*1” AND “*2” DO NOT INCLUDE MOLD FLASH.
2. DIMENSION “*3” DOES NOT INCLUDE TRIM OFFSET.
3. PIN 1 VISUAL INDEX FEATURE MAY VARY, BUT MUST BE
LOCATED WITHIN THE HATCHED AREA.
4. CHAMFERS AT CORNERS ARE OPTIONAL, SIZE MAY VARY.
HD
Lp
L1
Detail F
D
36
25
25
24
13
37
48
112
F
NOTE 4
NOTE 3
Index area
*1
*3
bp
e
yS
S
M



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com