công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SFS60-HMBT2K02 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - SICK AG

tên linh kiện SFS60-HMBT2K02
Giải thích chi tiết về linh kiện  MOTOR FEEDBACK SYSTEMS ROTARY HIPERFACE
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SICK [SICK AG]
Trang chủ  http://www.sick.com/
Logo SICK - SICK AG

SFS60-HMBT2K02 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - SICK AG

  SFS60-HMBT2K02 Datasheet HTML 1Page - SICK AG SFS60-HMBT2K02 Datasheet HTML 2Page - SICK AG SFS60-HMBT2K02 Datasheet HTML 3Page - SICK AG SFS60-HMBT2K02 Datasheet HTML 4Page - SICK AG SFS60-HMBT2K02 Datasheet HTML 5Page - SICK AG SFS60-HMBT2K02 Datasheet HTML 6Page - SICK AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
SFS60-HMBT2K02 | SFS/SFM60
MOTOR FEEDBACK SYSTEMS ROTARY HIPERFACE®
Diagram
Signal diagram for clockwise rotation of the shaft looking in direction "A" (see dimensional drawing)1 period = 360 ° : 1024
Recommended accessories
Other models and accessories
www.sick.com/SFS_SFM60
Brief description
Type
Part no.
Flanges
Stator coupling, 16.5 mm high
BEF-DS05XFX
2057423
Stator coupling with hole circle diameter 63 mm
BEF-DS07XFX
2059368
Programming and configuration tools
SVip® LAN programming tool for all motor feedback systems
PGT-11-S LAN
1057324
SVip® WLAN programming tool for all motor feedback systems
PGT-11-S WLAN
1067474
2017-06-28 22:15:12 | Online data sheet
Subject to change without notice
MOTOR FEEDBACK SYSTEMS | SICK
5



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com