công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VN5E160ASOTR-E bảng dữ liệu(PDF) 33 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện VN5E160ASOTR-E
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single channel high-side driver with analog for automotive applications
PDF  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

VN5E160ASOTR-E bảng dữ liệu(HTML) 33 Page - STMicroelectronics

Back Button VN5E160ASOTR-E Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics VN5E160ASOTR-E Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics VN5E160ASOTR-E Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics VN5E160ASOTR-E Datasheet HTML 32Page - STMicroelectronics VN5E160ASOTR-E Datasheet HTML 33Page - STMicroelectronics VN5E160ASOTR-E Datasheet HTML 34Page - STMicroelectronics VN5E160ASOTR-E Datasheet HTML 35Page - STMicroelectronics VN5E160ASOTR-E Datasheet HTML 36Page - STMicroelectronics VN5E160ASOTR-E Datasheet HTML 37Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 33 / 37 page
background image
VN5E160ASO-E
Package and packing information
Doc ID 022475 Rev. 5
33/37
Table 16.
SO-16L mechanical data
Symbol
Millimeters
Min
Typ
Max
A
2.35
2.65
A1
0.10
0.30
B
0.33
0.51
C
0.23
0.32
D
10.10
10.50
E
7.40
7.60
e1.27
H
10.00
10.65
h
0.25
0.75
L
0.40
1.27
k0°
8°
ddd
0.10



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com