công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F104PHD bảng dữ liệu(PDF) 97 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F104PHD
Giải thích chi tiết về linh kiện  True Low Power Platform
PDF  213 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F104PHD bảng dữ liệu(HTML) 97 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F104PHD Datasheet HTML 93Page - Renesas Technology Corp R5F104PHD Datasheet HTML 94Page - Renesas Technology Corp R5F104PHD Datasheet HTML 95Page - Renesas Technology Corp R5F104PHD Datasheet HTML 96Page - Renesas Technology Corp R5F104PHD Datasheet HTML 97Page - Renesas Technology Corp R5F104PHD Datasheet HTML 98Page - Renesas Technology Corp R5F104PHD Datasheet HTML 99Page - Renesas Technology Corp R5F104PHD Datasheet HTML 100Page - Renesas Technology Corp R5F104PHD Datasheet HTML 101Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 97 / 213 page
background image
RL78/G14
2. ELECTRICAL SPECIFICATIONS (TA = -40 to +85
°C)
R01DS0053EJ0330 Rev. 3.30
Page 97 of 208
Aug 12, 2016
UART mode connection diagram (during communication at different potential)
UART mode bit width (during communication at different potential) (reference)
Remark 1.
Rb[
Ω]: Communication line (TxDq) pull-up resistance,
Cb[F]: Communication line (TxDq) load capacitance, Vb[V]: Communication line voltage
Remark 2.
q: UART number (q = 0 to 3), g: PIM and POM number (g = 0, 1, 5, 14)
Remark 3.
fMCK: Serial array unit operation clock frequency
(Operation clock to be set by the CKSmn bit of serial mode register mn (SMRmn).
m: Unit number, n: Channel number (mn = 00 to 03, 10 to 13))
Remark 4.
UART2 cannot communicate at different potential when bit 1 (PIOR01) of peripheral I/O redirection register 0 (PIOR0) is
1.
RL78 microcontroller
TxDq
RxDq
User’s device
Rx
Tx
Vb
Rb
Baud rate error tolerance
High-/Low-bit width
1/Transfer rate
Baud rate error tolerance
High-bit width
Low-bit width
1/Transfer rate
TxDq
RxDq



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com