công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F104PFD bảng dữ liệu(PDF) 91 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F104PFD
Giải thích chi tiết về linh kiện  True Low Power Platform
PDF  213 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F104PFD bảng dữ liệu(HTML) 91 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F104PFD Datasheet HTML 87Page - Renesas Technology Corp R5F104PFD Datasheet HTML 88Page - Renesas Technology Corp R5F104PFD Datasheet HTML 89Page - Renesas Technology Corp R5F104PFD Datasheet HTML 90Page - Renesas Technology Corp R5F104PFD Datasheet HTML 91Page - Renesas Technology Corp R5F104PFD Datasheet HTML 92Page - Renesas Technology Corp R5F104PFD Datasheet HTML 93Page - Renesas Technology Corp R5F104PFD Datasheet HTML 94Page - Renesas Technology Corp R5F104PFD Datasheet HTML 95Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 91 / 213 page
background image
RL78/G14
2. ELECTRICAL SPECIFICATIONS (TA = -40 to +85
°C)
R01DS0053EJ0330 Rev. 3.30
Page 91 of 208
Aug 12, 2016
(Notes and Caution are listed on the next page, and Remarks are listed on the page after the next page.)
(5)
During communication at same potential (simplified I2C mode)
(TA = -40 to +85°C, 1.6 V
≤ EVDD0 = EVDD1 ≤ VDD ≤ 5.5 V, VSS = EVSS0 = EVSS1 = 0 V)
Parameter
Symbol
Conditions
HS (high-speed main)
mode
LS (low-speed main)
mode
LV (low-voltage main)
mode
Unit
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
SCLr clock frequency
fSCL
2.7 V
≤ EVDD0 ≤ 5.5 V,
Cb = 50 pF, Rb = 2.7 k
Ω
1000 Note 1
400 Note 1
400 Note 1
kHz
1.8 V
≤ EVDD0 ≤ 5.5 V,
Cb = 100 pF, Rb = 3 k
Ω
400 Note 1
400 Note 1
400 Note 1
kHz
1.8 V
≤ EVDD0 < 2.7 V,
Cb = 100 pF, Rb = 5 k
Ω
300 Note 1
300 Note 1
300 Note 1
kHz
1.7 V
≤ EVDD0 < 1.8 V,
Cb = 100 pF, Rb = 5 k
Ω
250 Note 1
250 Note 1
250 Note 1
kHz
1.6 V
≤ EVDD0 < 1.8 V,
Cb = 100 pF, Rb = 5 k
Ω
—
250 Note 1
250 Note 1
kHz
Hold time
when SCLr = “L”
tLOW
2.7 V
≤ EVDD0 ≤ 5.5 V,
Cb = 50 pF, Rb = 2.7 k
Ω
475
1150
1150
ns
1.8 V
≤ EVDD0 ≤ 5.5 V,
Cb = 100 pF, Rb = 3 k
Ω
1150
1150
1150
ns
1.8 V
≤ EVDD0 < 2.7 V,
Cb = 100 pF, Rb = 5 k
Ω
1550
1550
1550
ns
1.7 V
≤ EVDD0 < 1.8 V,
Cb = 100 pF, Rb = 5 k
Ω
1850
1850
1850
ns
1.6 V
≤ EVDD0 < 1.8 V,
Cb = 100 pF, Rb = 5 k
Ω
—
1850
1850
ns
Hold time
when SCLr = “H”
tHIGH
2.7 V
≤ EVDD0 ≤ 5.5 V,
Cb = 50 pF, Rb = 2.7 k
Ω
475
1150
1150
ns
1.8 V
≤ EVDD0 ≤ 5.5 V,
Cb = 100 pF, Rb = 3 k
Ω
1150
1150
1150
ns
1.8 V
≤ EVDD0 < 2.7 V,
Cb = 100 pF, Rb = 5 k
Ω
1550
1550
1550
ns
1.7 V
≤ EVDD0 < 1.8 V,
Cb = 100 pF, Rb = 5 k
Ω
1850
1850
1850
ns
1.6 V
≤ EVDD0 < 1.8 V,
Cb = 100 pF, Rb = 5 k
Ω
—
1850
1850
ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com